| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
301020013 bảng dữ liệu(PDF) 85 Page - ams-OSRAM AG |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
301020013 bảng dữ liệu(HTML) 85 Page - ams-OSRAM AG |
|
85 / 109 page ![]() Dragster Pin description Datasheet • PUBLIC • Document Feedback DS000444 • v5-00 • 2025-Aug-29 85 / 109 / Pin number Pin name Pin type(1) 75 Bit_00_Tap_E1 DO 76 VSSESD/IO GND 77 Bit_00_Tap_F1 DO 78 Bit_01_Tap_F1 DO 79 Bit_02_Tap_F1 DO 80 Bit_03_Tap_F1 DO 81 Bit_04_Tap_F1 DO 82 Bit_05_Tap_F1 DO 83 Bit_06_Tap_F1 DO 84 Bit_07_Tap_F1 DO 85 Bit_08_Tap_F1 DO 86 Bit_09_Tap_F1 DO 87 Bit_10_Tap_F1 DO 88 Bit_11_Tap_F1 DO 89 Bit_12_Tap_F1 DO 90 Main_CLK DI 91 VSSESD/IO GND 92 LVAL_EF_2 DO 93 Bit_12_Tap_E2 DO 94 Bit_11_Tap_E2 DO 95 Bit_10_Tap_E2 DO 96 Bit_09_Tap_E2 DO 97 Bit_08_Tap_E2 DO 98 Bit_07_Tap_E2 DO 99 Bit_06_Tap_E2 DO 100 Bit_05_Tap_E2 DO 101 Bit_04_Tap_E2 DO 102 Bit_03_Tap_E2 DO 103 Bit_02_Tap_E2 DO 104 Bit_01_Tap_E2 DO 105 Bit_00_Tap_E2 DO 106 VSSESD/IO GND 107 Bit_00_Tap_F2 DO 108 Bit_01_Tap_F2 DO 109 Bit_02_Tap_F2 DO 110 Bit_03_Tap_F2 DO 111 Bit_04_Tap_F2 DO 112 Bit_05_Tap_F2 DO |