công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MPD78CP14KB bảng dữ liệu(PDF) 244 Page - NEC

tên linh kiện MPD78CP14KB
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-BIT SINGLE-CHIP MICROCONTROLLER
PDF  373 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEC [NEC]
Trang chủ  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

MPD78CP14KB bảng dữ liệu(HTML) 244 Page - NEC

Back Button MPD78CP14KB Datasheet HTML 240Page - NEC MPD78CP14KB Datasheet HTML 241Page - NEC MPD78CP14KB Datasheet HTML 242Page - NEC MPD78CP14KB Datasheet HTML 243Page - NEC MPD78CP14KB Datasheet HTML 244Page - NEC MPD78CP14KB Datasheet HTML 245Page - NEC MPD78CP14KB Datasheet HTML 246Page - NEC MPD78CP14KB Datasheet HTML 247Page - NEC MPD78CP14KB Datasheet HTML 248Page - NEC Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 244 / 373 page
background image
CHAPTER 14
INSTRUCTION SET
226
14.4.6 Base addressing
This is a special mode of register indirect addressing using the HL and DE register pairs, in which the memory
to be manipulated is addressed using as the operand address the sum of the contents of the register pair (base
register) specified by the addressing specification code (A3A2A1A0, C3C2C1C0) in the instruction, and the immediate
data of the operand (displacement value). Base addressing is used when an instruction with the following operand
formats is executed.
The immediate data (displacement value) is handled as a non-negative number.
Notation
Description Method
rpa2
D+byte, H+byte
rpa3
D+byte, H+byte
Example
1.
STAX rpa2
Operation code
A3
0111A2
A1
A0
Data
If base addressing is selected using the sum of the HL register pair and 10H as rpa2, the
instruction is written as shown below.
STAX H + 10H; (HL + 10H)
← A
Operation code
10111111
00010000



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com