công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MPD78CP14KB bảng dữ liệu(PDF) 37 Page - NEC

tên linh kiện MPD78CP14KB
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-BIT SINGLE-CHIP MICROCONTROLLER
PDF  373 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEC [NEC]
Trang chủ  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

MPD78CP14KB bảng dữ liệu(HTML) 37 Page - NEC

Back Button MPD78CP14KB Datasheet HTML 33Page - NEC MPD78CP14KB Datasheet HTML 34Page - NEC MPD78CP14KB Datasheet HTML 35Page - NEC MPD78CP14KB Datasheet HTML 36Page - NEC MPD78CP14KB Datasheet HTML 37Page - NEC MPD78CP14KB Datasheet HTML 38Page - NEC MPD78CP14KB Datasheet HTML 39Page - NEC MPD78CP14KB Datasheet HTML 40Page - NEC MPD78CP14KB Datasheet HTML 41Page - NEC Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 37 / 373 page
background image
µPD78C10A
µPD78C11A
µPD78C12A
µPD78C14
µPD78C14A
Item
Instructions
159
Minimum instruction
0.8
µs (at 15 MHz operation)
execution time
On-chip ROM
ROM-less
4K
× 8 bits
8K
× 8 bits
16K
× 8 bits
On-chip RAM
256
× 8 bits
Interrupts
External
3
Internal
8
Timer/counter
8-bit timer
× 2, 16-bit timer/event counter × 1
A/D converter
8 bit
× 8 channels
Serial interface
UART (full duplex)/clocked
I/O linesNote
32
44
Package
• 64-pin plastic shrink
• 64-pin plastic shrink DIP (750 mil)
• 64-pin plastic QFP
DIP (750 mil)
• 64-pin plastic QFP (14
× 20 mm)
(14
× 14 mm)
• 64-pin plastic QFP
• 64-pin plastic QUIP
(14
× 20 mm)
• 64-pin plastic QUIP (straight)
• 64-pin plastic QUIP
• 68-pin plastic QFJ
• 68-pin plastic QFJ
Product Name
(to be continued)
Note Incorporation of pull-up resistors can be specified by mask option for port A and port C of the
µPD78C11A/78C12A.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com