công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SNLS059E bảng dữ liệu(PDF) 14 Page - Texas Instruments

tên linh kiện SNLS059E
Giải thích chi tiết về linh kiện  DP83815 10/100 Mb/s Integrated PCI Ethernet Media Access Controller and Physical Layer (MacPhyter)
PDF  110 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

SNLS059E bảng dữ liệu(HTML) 14 Page - Texas Instruments

Back Button SNLS059E Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments SNLS059E Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments SNLS059E Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments SNLS059E Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments SNLS059E Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments SNLS059E Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments SNLS059E Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments SNLS059E Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments SNLS059E Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 14 / 110 page
background image
13
www.national.com
3.0 Functional Description
DP83815 consists of a MAC/BIU (Media Access
Controller/Bus Interface Unit), a physical layer interface,
SRAM, and miscellaneous support logic. The MAC/BIU
includes the PCI bus, BIOS ROM and EEPROM interfaces,
and an 802.3 MAC. The physical layer interface used is a
single-port version of the 3.3V DsPhyter. Internal memory
consists of one - 0.5 KB and two - 2 KB SRAM blocks.
Figure 3-1 DP83815 Functional Block Diagram
MAC/BIU
Interface
SRAM
25 MHz Clk
MII RX
MII TX
MII Mgt
BIOS ROM Cntl
BIOS ROM Data
PCI AD
PCI CNTL
PCI CLK
3V DSP Physical Layer
Logic
RX-2 KB
SRAM
TX-2 KB
TPRDP/M
EEPROM/LEDs
TPTDP/M
DP83815
RAM
BIST
Logic
SRAM
RXFilter
.5 KB



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com