công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SNLS059E bảng dữ liệu(PDF) 79 Page - Texas Instruments

tên linh kiện SNLS059E
Giải thích chi tiết về linh kiện  DP83815 10/100 Mb/s Integrated PCI Ethernet Media Access Controller and Physical Layer (MacPhyter)
PDF  110 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

SNLS059E bảng dữ liệu(HTML) 79 Page - Texas Instruments

Back Button SNLS059E Datasheet HTML 75Page - Texas Instruments SNLS059E Datasheet HTML 76Page - Texas Instruments SNLS059E Datasheet HTML 77Page - Texas Instruments SNLS059E Datasheet HTML 78Page - Texas Instruments SNLS059E Datasheet HTML 79Page - Texas Instruments SNLS059E Datasheet HTML 80Page - Texas Instruments SNLS059E Datasheet HTML 81Page - Texas Instruments SNLS059E Datasheet HTML 82Page - Texas Instruments SNLS059E Datasheet HTML 83Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 79 / 110 page
background image
4.0 Register Set (Continued)
Subject to change without notice.
78
Rev O www.national.com
4.4 Recommended Registers Configuration
For optimum performance of the DP83815, version noted
as DP83815CVNG (SRR = 302h), the listed register
modifications must be followed in sequence. The table
below contains the register’s offset address value. The
register address consists of: I/O Base Address + Offset
Address. All values are given in hex.
All other registers can remain at their default values, or
desired configuration settings.
Register
Offset Address
Register Tag
Register
Value
1.
00CCh
PGSEL
0001h
2.
00E4h
PMDCSR
189Ch
3.
00FCh
TSTDAT
0000h
4.
00F4h
DSPCFG
5040h
5.
00F8h
SDCFG
008Ch



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com