công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SNLS059E bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - Texas Instruments

tên linh kiện SNLS059E
Giải thích chi tiết về linh kiện  DP83815 10/100 Mb/s Integrated PCI Ethernet Media Access Controller and Physical Layer (MacPhyter)
PDF  110 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

SNLS059E bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - Texas Instruments

Back Button SNLS059E Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments SNLS059E Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments SNLS059E Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments SNLS059E Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments SNLS059E Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments SNLS059E Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments SNLS059E Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments SNLS059E Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments SNLS059E Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 110 page
background image
11
www.national.com
2.0 Pin Description (Continued)
External Reference Interface
Symbol
LQFP Pin
No(s)
LBGA Pin
No(s)
Dir
Description
VREF
40
A2
I
Bandgap Reference: External current reference resistor for internal
Phy bandgap circuitry. The value of this resistor is 9.31 K
Ω 1% metal
film (100 ppm/oC) which must be connected from the VREF pin to
analog ground.
No Connects
Symbol
LQFP Pin
No(s)
LBGA Pin
No(s)
Dir
Description
NC
34, 42, 43, 48
A1, A13, A14,
B3, B13, B14,
D4, F3, F4,
G2, M2, M3,
N1, N2, N13,
N14, P1, P2,
P13, P14
No Connect
Reserved
41, 50, 127
D2, E3, H12
These pins are reserved and cannot be connected to any external
logic or net.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com