công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SNLS059E bảng dữ liệu(PDF) 106 Page - Texas Instruments

tên linh kiện SNLS059E
Giải thích chi tiết về linh kiện  DP83815 10/100 Mb/s Integrated PCI Ethernet Media Access Controller and Physical Layer (MacPhyter)
PDF  110 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

SNLS059E bảng dữ liệu(HTML) 106 Page - Texas Instruments

Back Button SNLS059E Datasheet HTML 102Page - Texas Instruments SNLS059E Datasheet HTML 103Page - Texas Instruments SNLS059E Datasheet HTML 104Page - Texas Instruments SNLS059E Datasheet HTML 105Page - Texas Instruments SNLS059E Datasheet HTML 106Page - Texas Instruments SNLS059E Datasheet HTML 107Page - Texas Instruments SNLS059E Datasheet HTML 108Page - Texas Instruments SNLS059E Datasheet HTML 109Page - Texas Instruments SNLS059E Datasheet HTML 110Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 106 / 110 page
background image
7.0 DC and AC Specifications (Continued)
105
www.national.com
7.2.12 10BASE-T Normal Link Pulse
Note: These specifications represent both transmit and receive timings
7.2.13 Auto-Negotiation Fast Link Pulse (FLP)
Note: These specifications represent both transmit and receive timings
Parameter
Description
Notes
Min
Typ
Max
Units
7.2.12.1
Pulse Width
100
ns
7.2.12.2
Pulse Period
16
ms
Parameter
Description
Notes
Min
Typ
Max
Units
7.2.13.1
Clock, Data Pulse Width
100
ns
7.2.13.2
Clock Pulse to Clock Pulse
Period
125
µs
7.2.13.3
Clock Pulse to Data Pulse
Period
Data = 1
62.5
µs
7.2.13.4
Burst Width
2ms
7.2.13.5
FLP Burst to FLP Burst Period
16
ms
T2
T1
clock
pulse
data
pulse
clock
pulse
FLP Burst
FLP Burst
Fast Link Pulse(s)
T2
T3
T1
T4
T5



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com