công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LPC86X bảng dữ liệu(PDF) 86 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện LPC86X
Giải thích chi tiết về linh kiện  32-bit Arm® Cortex®-M0 microcontroller; up to 64 KB flash and 8 KB SRAM; 12-bit ADC; Comparator; FlexTimers
PDF  99 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

LPC86X bảng dữ liệu(HTML) 86 Page - NXP Semiconductors

Back Button LPC86X Datasheet HTML 82Page - NXP Semiconductors LPC86X Datasheet HTML 83Page - NXP Semiconductors LPC86X Datasheet HTML 84Page - NXP Semiconductors LPC86X Datasheet HTML 85Page - NXP Semiconductors LPC86X Datasheet HTML 86Page - NXP Semiconductors LPC86X Datasheet HTML 87Page - NXP Semiconductors LPC86X Datasheet HTML 88Page - NXP Semiconductors LPC86X Datasheet HTML 89Page - NXP Semiconductors LPC86X Datasheet HTML 90Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 86 / 99 page
background image
LPC86x
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© NXP Semiconductors N.V. 2023. All rights reserved.
Product data sheet
Rev.3 — 28 April 2023
86 of 97
NXP Semiconductors
LPC86x
32-bit Arm Cortex-M0+ microcontroller
Fig 39. Package outline HVQFN48 7 x 7x 0.85 mm (SOT619-1)
References
Outline
version
European
projection
Issue date
IEC
JEDEC
JEITA
SOT619-1
MO-220
sot619-1_po
02-10-18
12-11-22
Unit(1)
mm
max
nom
min
1.00
0.85
0.80
0.05
0.02
0.00
0.2
7.1
7.0
6.9
5.25
5.10
4.95
5.25
5.10
4.95
7.1
7.0
6.9
0.5
0.4
0.3
0.5
5.5
0.1
A
Dimensions (mm are the original dimensions)
Note
1. Plastic or metal protrusions of 0.075 mm maximum per side are not included
HVQFN48: plastic thermal enhanced very thin quad flat package; no leads;
48 terminals; body 7 x 7 x 0.85 mm
SOT619-1
A1
b
0.30
0.21
0.18
CD
Dh
EEh
ee1
e2
5.5
Lv
0.1
w
0.05
y
0.05
y1
0
2.5
5 mm
scale
A
A1
c
detail X
L
Eh
Dh
b
13
24
48
37
36
25
12
1
D
E
terminal 1
index area
terminal 1
index area
1/2 e
A
C
B
v
wC
B
C
A
y
e1
e2
1/2 e
C
y1
e
X
e



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com