công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LPC86X bảng dữ liệu(PDF) 60 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện LPC86X
Giải thích chi tiết về linh kiện  32-bit Arm® Cortex®-M0 microcontroller; up to 64 KB flash and 8 KB SRAM; 12-bit ADC; Comparator; FlexTimers
PDF  99 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

LPC86X bảng dữ liệu(HTML) 60 Page - NXP Semiconductors

Back Button LPC86X Datasheet HTML 56Page - NXP Semiconductors LPC86X Datasheet HTML 57Page - NXP Semiconductors LPC86X Datasheet HTML 58Page - NXP Semiconductors LPC86X Datasheet HTML 59Page - NXP Semiconductors LPC86X Datasheet HTML 60Page - NXP Semiconductors LPC86X Datasheet HTML 61Page - NXP Semiconductors LPC86X Datasheet HTML 62Page - NXP Semiconductors LPC86X Datasheet HTML 63Page - NXP Semiconductors LPC86X Datasheet HTML 64Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 60 / 99 page
background image
LPC86x
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© NXP Semiconductors N.V. 2023. All rights reserved.
Product data sheet
Rev.3 — 28 April 2023
60 of 97
NXP Semiconductors
LPC86x
32-bit Arm Cortex-M0+ microcontroller
Conditions: VDD = 1.8 V; standard port pins.
Conditions: VDD = 3.3 V; standard port pins.
Fig 25. Typical pull-up current IPU versus input voltage VI
aaa-027470
0
0.7
1.4
2.1
2.8
3.5
-16
-12
-8
-4
0
VI (V)
Ipu
pu
Ipu
(μA)
(μA)
(μA)
-40C
-40C
-40C
25C
25C
25C
90C
90C
90C
105C
105C
105C
aaa-027471
012345
-70
-56
-42
-28
-14
0
VI (V)
Ipu
pu
Ipu
(μA)
(μA)
(μA)
-40C
-40C
-40C
25C
25C
25C
90C
90C
90C
105C
105C
105C
Conditions: VDD = 1.8 V; standard port pins.
Conditions: VDD = 3.3 V; standard port pins.
Fig 26. Typical pull-down current IPD versus input voltage VI
aaa-027472
01234
0
7
14
21
28
35
VI (V)
Ipd
pd
Ipd
(μA)
(μA)
(μA)
-40C
-40C
-40C
25C
25C
25C
90C
90C
90C
105C
105C
105C
aaa-027473
012345
0
15
30
45
60
75
VI (V)
Ipd
pd
Ipd
(μA)
(μA)
(μA)
-40C
-40C
-40C
25C
25C
25C
90C
90C
90C
105C
105C
105C



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com