công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AT25QL641 bảng dữ liệu(PDF) 77 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện AT25QL641
Giải thích chi tiết về linh kiện  SPI Serial Flash Memory with Dual I/O, Quad I/O, QPI Support
PDF  80 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

AT25QL641 bảng dữ liệu(HTML) 77 Page - Renesas Technology Corp

Back Button AT25QL641 Datasheet HTML 72Page - Renesas Technology Corp AT25QL641 Datasheet HTML 73Page - Renesas Technology Corp AT25QL641 Datasheet HTML 74Page - Renesas Technology Corp AT25QL641 Datasheet HTML 75Page - Renesas Technology Corp AT25QL641 Datasheet HTML 76Page - Renesas Technology Corp AT25QL641 Datasheet HTML 77Page - Renesas Technology Corp AT25QL641 Datasheet HTML 78Page - Renesas Technology Corp AT25QL641 Datasheet HTML 79Page - Renesas Technology Corp AT25QL641 Datasheet HTML 80Page - Renesas Technology Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 77 / 80 page
background image
DS-AT25QL641-130 Rev. G
Page 77
Sep 14, 2022
© 2022 Renesas Electronics
AT25QL641 Datasheet
11.2 8-WLCSP — die Ball Grid Array
TITLE
DRAWING NO.
GPC
REV.
A
B
C
D
21
3
4
F
E
8W-8A
YFG
A
8-WLCSP, 8-ball (2 x 4 Array), Wafer Level Chip Scale
Package (WLCSP)
COMMON DIMENSIONS
(Unit of Measure = mm)
11/10/16
TOP VIEW
SIDE VIEW
0.45
BOTTOM VIEW
Pin Assignment Matrix
A
B
C
D
E
F
1
2
V
CC
GND
CS
SCK
A
B
C
D
2
13
4
F
E
3
4
NC
NC
NC
NC
I/O
3(HOLD)
I/O
1(SO)
I/O
2(WP)
I/O
0(SI)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com