công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AT25QL641 bảng dữ liệu(PDF) 66 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện AT25QL641
Giải thích chi tiết về linh kiện  SPI Serial Flash Memory with Dual I/O, Quad I/O, QPI Support
PDF  80 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

AT25QL641 bảng dữ liệu(HTML) 66 Page - Renesas Technology Corp

Back Button AT25QL641 Datasheet HTML 62Page - Renesas Technology Corp AT25QL641 Datasheet HTML 63Page - Renesas Technology Corp AT25QL641 Datasheet HTML 64Page - Renesas Technology Corp AT25QL641 Datasheet HTML 65Page - Renesas Technology Corp AT25QL641 Datasheet HTML 66Page - Renesas Technology Corp AT25QL641 Datasheet HTML 67Page - Renesas Technology Corp AT25QL641 Datasheet HTML 68Page - Renesas Technology Corp AT25QL641 Datasheet HTML 69Page - Renesas Technology Corp AT25QL641 Datasheet HTML 70Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 66 / 80 page
background image
DS-AT25QL641-130 Rev. G
Page 66
Sep 14, 2022
© 2022 Renesas Electronics
AT25QL641 Datasheet
Table 17. SFDP Parameters Table 2
Description
Comment
Address
(h) Byte
Address
(Bit)
Data (b)
(Bit)
Data (h)
(Byte)
VCC Minimum Voltage
1650h: 1.65V
1700h: 1.70V
2300h: 2.30V
2500h: 2.50V
2700h: 2.70V
80h
81h
15:0
0000 0000
0001 0111
00h
17h
VCC Maximum Voltage
1950h: 1.95V
3600h: 3.60V
4000h: 4.00V
4400h: 4.40V
82h
83h
31:16
0000 0000
0010 0000
00h
20h
Array Protection Method
10b: Use non-volatile
status register
84h
85h
01:00
00
00h
00h
Power up Protection default
0: Power up unprotected
1: Power up protected
02
0
Protection Disable Opcodes
011b: Use status register
05:03
00 0
Protection Enable Opcodes
011b: Use status register
08:06
0 00
Protection Read Opcodes
011b: Use status register
11:09
000
Protection Register Erase Opcode
00b: Not supported
01b: Opcodes
3Dh, 2Ah, 7Fh, FCh
13:12
00
Protection Register Program
Opcode
00b: Not supported
01b: Opcodes
3Dh, 2Ah, 7Fh, FCh
15:14
00
Reserved
FFh
86h
23:16
1111 1111
FFh
Reserved
FFh
87h
31:24
1111 1111
FFh
Reserved
FFh
88h - FFh
Reserved



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com