công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SH79F3283P/032PR bảng dữ liệu(PDF) 140 Page - SINOWEALTH Electronic Ltd

tên linh kiện SH79F3283P/032PR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Enhanced 8051 Microcontroller with 12bit ADC
PDF  144 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SINOWEALTH [SINOWEALTH Electronic Ltd]
Trang chủ  https://en.sinowealth.com
Logo SINOWEALTH - SINOWEALTH Electronic Ltd

SH79F3283P/032PR bảng dữ liệu(HTML) 140 Page - SINOWEALTH Electronic Ltd

Back Button SH79F3283P/032PR Datasheet HTML 136Page - SINOWEALTH Electronic Ltd SH79F3283P/032PR Datasheet HTML 137Page - SINOWEALTH Electronic Ltd SH79F3283P/032PR Datasheet HTML 138Page - SINOWEALTH Electronic Ltd SH79F3283P/032PR Datasheet HTML 139Page - SINOWEALTH Electronic Ltd SH79F3283P/032PR Datasheet HTML 140Page - SINOWEALTH Electronic Ltd SH79F3283P/032PR Datasheet HTML 141Page - SINOWEALTH Electronic Ltd SH79F3283P/032PR Datasheet HTML 142Page - SINOWEALTH Electronic Ltd SH79F3283P/032PR Datasheet HTML 143Page - SINOWEALTH Electronic Ltd SH79F3283P/032PR Datasheet HTML 144Page - SINOWEALTH Electronic Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 140 / 144 page
background image
SH79F3283
140
LQFP32 Outline Dimensions
unit: inch/mm
17
24
b
32
25
1
8
9
16
See Detail F
L
L1
DETAIL F
D
HD
e
θ2
Symbol
Dimensions in inches
Dimensions in mm
MIN
MAX
MIN
MAX
A
0.057
0.065
1.45
1.65
A1
0.000
0.008
0.01
0.21
A2
0.051
0.059
1.30
1.50
D
0.268
0.281
6.80
7.15
E
0.268
0.281
6.80
7.15
HD
0.346
0.362
8.80
9.20
HE
0.346
0.362
8.80
9.20
b
0.010
0.018
0.25
0.45
e
0.031 TYP
0.8TYP
c
0.004
0.008
0.09
0.20
L
0.016
0.031
0.40
0.78
L1
0.035
0.043
0.90
1.10
θ2
0°
10°
0°
10°
Notice:
(1) Both package length and width do not include mold flash.
(2) Tolerance is ±0.1mm if not specified.
(3) Coplanarity: 0.1mm max.
(4) Controlling dimension: mm.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com