công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

S181FL-L-RMM-2450S bảng dữ liệu(PDF) 26 Page - Laird Tech Smart Technology

tên linh kiện S181FL-L-RMM-2450S
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual-Mode UART HCI Module
PDF  40 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LSTD [Laird Tech Smart Technology]
Trang chủ  http://www.lairdtech.com/
Logo LSTD - Laird Tech Smart Technology

S181FL-L-RMM-2450S bảng dữ liệu(HTML) 26 Page - Laird Tech Smart Technology

Back Button S181FL-L-RMM-2450S Datasheet HTML 22Page - Laird Tech Smart Technology S181FL-L-RMM-2450S Datasheet HTML 23Page - Laird Tech Smart Technology S181FL-L-RMM-2450S Datasheet HTML 24Page - Laird Tech Smart Technology S181FL-L-RMM-2450S Datasheet HTML 25Page - Laird Tech Smart Technology S181FL-L-RMM-2450S Datasheet HTML 26Page - Laird Tech Smart Technology S181FL-L-RMM-2450S Datasheet HTML 27Page - Laird Tech Smart Technology S181FL-L-RMM-2450S Datasheet HTML 28Page - Laird Tech Smart Technology S181FL-L-RMM-2450S Datasheet HTML 29Page - Laird Tech Smart Technology S181FL-L-RMM-2450S Datasheet HTML 30Page - Laird Tech Smart Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 26 / 40 page
background image
BT830
Datasheet
Embedded Wireless Solutions Support Center:
http://ews-support.lairdtech.com
www.lairdtech.com/bluetooth
26
© Copyright 2016 Laird. All Rights Reserved
Americas: +1-800-492-2320
Europe: +44-1628-858-940
Hong Kong: +852 2923 0610
10.2 NanoBlade
The following describes the performance of the NanoBlue antenna (EBL2449A1-15UFL):
Parameter
Performance
Frequency Range
2.4-2.5 GHz
Gain
2.0 dBi
Polarization
Linear
Impedance
50 ohms
VSWR
<2.0:1
Dimensions (L x W x H)
1.88 in x .5 in x .032 in
Weight
2 grams
XY-plane
XZ-plane
YZ-plane



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com