công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

S181FL-L-RMM-2450S bảng dữ liệu(PDF) 22 Page - Laird Tech Smart Technology

tên linh kiện S181FL-L-RMM-2450S
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual-Mode UART HCI Module
PDF  40 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LSTD [Laird Tech Smart Technology]
Trang chủ  http://www.lairdtech.com/
Logo LSTD - Laird Tech Smart Technology

S181FL-L-RMM-2450S bảng dữ liệu(HTML) 22 Page - Laird Tech Smart Technology

Back Button S181FL-L-RMM-2450S Datasheet HTML 18Page - Laird Tech Smart Technology S181FL-L-RMM-2450S Datasheet HTML 19Page - Laird Tech Smart Technology S181FL-L-RMM-2450S Datasheet HTML 20Page - Laird Tech Smart Technology S181FL-L-RMM-2450S Datasheet HTML 21Page - Laird Tech Smart Technology S181FL-L-RMM-2450S Datasheet HTML 22Page - Laird Tech Smart Technology S181FL-L-RMM-2450S Datasheet HTML 23Page - Laird Tech Smart Technology S181FL-L-RMM-2450S Datasheet HTML 24Page - Laird Tech Smart Technology S181FL-L-RMM-2450S Datasheet HTML 25Page - Laird Tech Smart Technology S181FL-L-RMM-2450S Datasheet HTML 26Page - Laird Tech Smart Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 22 / 40 page
background image
BT830
Datasheet
Embedded Wireless Solutions Support Center:
http://ews-support.lairdtech.com
www.lairdtech.com/bluetooth
22
© Copyright 2016 Laird. All Rights Reserved
Americas: +1-800-492-2320
Europe: +44-1628-858-940
Hong Kong: +852 2923 0610
Table 14: I²S Slave Mode Timing
Symbol
Parameter
Min
Typ
Max
Unit
tssu
WS valid to SCK high set-up time
20
-
-
ns
tsh
SCK high to WS invalid hold time
2.5
-
-
ns
topd
SCK low to SD_OUT valid delay time
-
-
20
ns
tisu
SD_IN valid to SCK high set-up time
20
-
-
ns
tih
SCK high to SD_IN invalid hold time
2.5
-
-
ns
Figure 14: Digital Audio Interface Slave Timing
Table 15: Digital Audio Interface Master Timing
Symbol
Parameter
Min
Typ
Max
Unit
-
SCK Frequency
-
-
6.2
MHz
-
WS Frequency
-
-
96
kHz
Table 16: I²S Master Mode Timing Parameters, WS and SCK as Outputs
Symbol
Parameter
Min
Typ
Max
Unit
tspd
SCK low to WS valid delay time
-
-
39.27
ns
topd
SCK low to SD_OUT valid delay
time
-
-
18.44
ns
tisu
SD_IN valid to SCK high set-up
time
18.44
-
-
ns
tih
SCK high to SD_IN invalid hold
time
0
-
-
ns



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com