| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AN3128 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AN3128 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - STMicroelectronics |
|
5 / 105 page ![]() AN3128 Contents Doc ID 16918 Rev 5 5/105 4.6.11 GL_DrawBMP HAL function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 4.6.12 GL_SetFont HAL function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 4.6.13 GL_BackLightSwitch HAL function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 4.6.14 GL_BUSConfig HAL function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 4.6.15 GL_LCD_Init HAL function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 4.6.16 NewTscHwParamObj HAL function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 4.6.17 NewJoyHwParamObj HAL function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 4.6.18 NewBtnHwParamObj HAL function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 4.6.19 GL_GPIO_Init HAL function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 4.6.20 GL_SPI_Init HAL function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 4.6.21 GL_NVIC_SetVectorTable HAL function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 4.6.22 GL_NVIC_Init HAL function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 4.6.23 GL_NVIC_PriorityGroupConfig HAL function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 4.6.24 GL_EXTI_DeInit HAL function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 4.6.25 GL_EXTI_Init HAL function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 4.6.26 GL_GPIO_EXTILineConfig HAL function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 4.6.27 GL_EXTI_TSC_IRQHandler HAL function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 4.6.28 GL_TSC_Interface_Init HAL function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 4.6.29 GL_JOY_Interface_Init HAL function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 4.6.30 GL_JoyStickConfig_IOExpander HAL function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 4.6.31 GL_JoyStickConfig_GPIO HAL function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 4.6.32 GL_JoyStickStateIOEXP HAL function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 4.6.33 GL_JoyStickStatePolling HAL function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 4.6.34 GL_Delay HAL function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 4.6.35 TSC_Read HAL function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 4.6.36 TSC_FLASH_Unlock HAL function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 4.6.37 TSC_FLASH_ClearFlag HAL function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 4.6.38 TSC_FLASH_ErasePage HAL function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 4.6.39 TSC_FLASH_ProgramWord HAL function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 4.6.40 GL_GPIO_ReadInputDataBit HAL function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 4.6.41 GL_LCD_CtrlLinesWrite HAL function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 4.6.42 GL_LCD_ReadRAM HAL function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 4.6.43 GL_RCC_APBPeriphClockCmd HAL function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 4.6.44 GL_RCC_AHBPeriphClockCmd HAL function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 5 Getting started with the system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 5.1 Example application - main.c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 |