| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AN3128 bảng dữ liệu(PDF) 48 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AN3128 bảng dữ liệu(HTML) 48 Page - STMicroelectronics |
|
48 / 105 page ![]() Multi-input embedded GUI library firmware AN3128 48/105 Doc ID 16918 Rev 5 Example: /* Declares and initiates a Page Object */ GL_Page_TypeDef page1; Create_PageObj( &page1 ); /* Declares and initiates a Checkbox Object and add it with specified coordinates to a Page Object */ GL_PageControls_TypeDef* CheckBox = NewCheckbox("CheckBox", "Enable", CheckboxFunc); AddPageControlObj( (uint16_t)((LCD_Width/10)*7), (uint8_t)((LCD_Height/9)*3), CheckBox, &page1); ... GL_bool checkboxStatus = GetObjStatus( &page1, "CheckBox" ); 4.1.27 ShowPage API global function Table 32 describes the ShowPage function: Example /* Declares and initiates a Page Object */ GL_Page_TypeDef page1; Create_PageObj( &page1 ); GL_PageControls_TypeDef* pageLabel = NewLabel( "pageLabel", "Graphic Library", GL_HORIZONTAL, GL_FONT_BIG, GL_Blue); AddPageControlObj((uint16_t)((LCD_Width/11)*9),(uint8_t)(LCD_Height/11),pageLabel, &page1); GL_PageControls_TypeDef* Button1 = NewButton( "Button1", "BUTTON1", NullFunc ); AddPageControlObj((uint16_t)((LCD_Width/10)*6),(uint8_t)((LCD_Height/9)*5), Button1, &page1); GL_PageControls_TypeDef* Button2 = NewButton( "Button2", "BUTTON2", NullFunc ); AddPageControlObj((uint16_t)((LCD_Width/10)*6),(uint8_t)((LCD_Height/9)*7), Button2, &page1); ... GL_Clear(White); GL_SetTextColor(GL_Blue); page1.ShowPage( &page1, GL_TRUE ); Table 32. ShowPage API function Name Description Function name ShowPage Function prototype GL_ErrStatus ShowPage(GL_Page_TypeDef* pPage, GL_bool bVal) Behavior description GL_TRUE show / GL_FALSE hide the page Input parameter {x} *pPage: pointer to page structure bVal: GL_TRUE or GL_FALSE Output parameter {x} None Return value GL_OK if successful, GL_ERROR otherwise Required preconditions None Called functions No API/HAL layer functions |