công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ATF280F bảng dữ liệu(PDF) 98 Page - ATMEL Corporation

tên linh kiện ATF280F
Giải thích chi tiết về linh kiện  Rad-Hard Reprogrammable FPGA
PDF  107 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ATMEL [ATMEL Corporation]
Trang chủ  http://www.atmel.com
Logo ATMEL - ATMEL Corporation

ATF280F bảng dữ liệu(HTML) 98 Page - ATMEL Corporation

Back Button ATF280F_14 Datasheet HTML 94Page - ATMEL Corporation ATF280F_14 Datasheet HTML 95Page - ATMEL Corporation ATF280F_14 Datasheet HTML 96Page - ATMEL Corporation ATF280F_14 Datasheet HTML 97Page - ATMEL Corporation ATF280F_14 Datasheet HTML 98Page - ATMEL Corporation ATF280F_14 Datasheet HTML 99Page - ATMEL Corporation ATF280F_14 Datasheet HTML 100Page - ATMEL Corporation ATF280F_14 Datasheet HTML 101Page - ATMEL Corporation ATF280F_14 Datasheet HTML 102Page - ATMEL Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 98 / 107 page
background image
ATF280F [DATASHEET]
7750E
−AERO−05/12
98
16.4
LVDS AC/DC characteristics
Table 16-3. LVDS Driver DC/ AC Characteristics
Symbol
Parameter
Test Condition
Min
Max
Units
Comments
|VOD|
Output differential
voltage
Rload = 100Ω
247
454
mV
see Figure below
VOS
Output offset voltage
Rload = 100Ω
1125
1375
mV
see Figure below
|ΔVOD|
Change in VOD
between "0" and "1"
Rload = 100Ω
0
50
mV
|ΔVOS|
Change in VOS
between "0" and "1"
Rload = 100Ω
0
50
mV
ISA, ISB
Output current
Drivers shorted to
ground or VDD
1
6.2
mA
ISAB
Output current
Drivers shorted
together
2.6
4.8
mA
F Max.
Maximum operating
frequency
VDD = 3.3V ± 0.3V
200
MHz
Consumption 20.9 mA
Clock
Clock signal duty cycle
Max. frequency
45
55
%
Tfall
Fall time 80-20%
Rload = 100Ω
445
838
ps
see Figure below
Trise
Rise time 20-80%
Rload = 100Ω
445
841
ps
see Figure below
Tp
Propagation delay
Rload = 100Ω
1120
2120
ps
see Figure below
Tsk1
Duty cycle skew
Rload = 100Ω
0
80
ps
Tsk2
Channel to channel
skew (same edge)
Rload = 100Ω
0
50
ps
Figure 16-1. Test Termination Measurments



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com