công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2454 bảng dữ liệu(PDF) 1022 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2454
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2400 Series
PDF  1376 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2454 bảng dữ liệu(HTML) 1022 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2454 Datasheet HTML 1018Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 1019Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 1020Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 1021Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 1022Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 1023Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 1024Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 1025Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 1026Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1022 / 1376 page
background image
Section 17 I
2C Bus Interface 2 (IIC2)
Rev. 1.00 Sep. 19, 2008 Page 992 of 1342
REJ09B0467-0100
Bit
Bit Name
Initial Value
R/W
Description
2
1
0
BC2
BC1
BC0
0
0
0
R/W
R/W
R/W
Bit Counter 2 to 0
These bits specify the number of bits to be
transferred next. When read, the remaining
number of transfer bits is indicated. The data is
transferred with one addition acknowledge bit. Bit
BC2 to BC0 settings should be made during an
interval between transfer frames. If bits BC2 to
BC0 are set to a value other than 000, the setting
should be made while the SCL line is low. The
value returns to 000 at the end of a data transfer,
including the acknowledge bit.
000: 9 bits
001: 2 bits
010: 3 bits
011: 4 bits
100: 5 bits
101: 6 bits
110: 7 bits
111: 8 bits



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com