| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
H8S/2454 bảng dữ liệu(PDF) 48 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
H8S/2454 bảng dữ liệu(HTML) 48 Page - Renesas Technology Corp |
|
48 / 1376 page ![]() Section 1 Overview Rev. 1.00 Sep. 19, 2008 Page 18 of 1342 REJ09B0467-0100 Pin No. Pin Name Mode 7 144-Pin* 4 145-Pin* 5 (in planning) Mode 1 Mode 2 Mode 4 EXPE = 1 EXPE = 0 Flash Memory Programme r Mode 61 M8 P85/ IRQ5-B/ PO5-B/ TIOCB4-B/ TMO1-B/SCK3/ EDACK3 P85/ IRQ5-B/ PO5-B/ TIOCB4-B/ TMO1-B/SCK3/ EDACK3 P85/ IRQ5-B/ PO5-B/ TIOCB4-B/ TMO1-B/SCK3/ EDACK3 P85/ IRQ5-B/ PO5-B/ TIOCB4-B/ TMO1-B/SCK3/ EDACK3 P85/ IRQ5-B/ PO5-B/ TIOCB4-B/ TMO1-B/SCK3 NC 62 L9 PJ2* 2/BSCANE*3 PJ2*2/BSCANE*3 PJ2*2/BSCANE*3 PJ2*2/BSCANE*3 PJ2*2/BSCANE*3 NC 63 K9 PE0/D0/AD0 PE0/D0/AD0 PE0/D0/AD0 PE0/D0/AD0 PE0 NC 64 N9 PE1/D1/AD1 PE1/D1/AD1 PE1/D1/AD1 PE1/D1/AD1 PE1 NC 65 M9 PE2/D2/AD2 PE2/D2/AD2 PE2/D2/AD2 PE2/D2/AD2 PE2 NC 66 L10 PE3/D3/AD3 PE3/D3/AD3 PE3/D3/AD3 PE3/D3/AD3 PE3 NC 67 K10 PE4/D4/AD4 PE4/D4/AD4 PE4/D4/AD4 PE4/D4/AD4 PE4 NC 68 N10 PE5/D5/AD5 PE5/D5/AD5 PE5/D5/AD5 PE5/D5/AD5 PE5 NC 69 M10 PE6/D6/AD6 PE6/D6/AD6 PE6/D6/AD6 PE6/D6/AD6 PE6 NC 70 M11 Vss Vss Vss Vss Vss Vss 71 N11 D7/AD7 PE7/D7/AD7 PE7/D7/AD7 PE7/D7/AD7 PE7 NC 72 N12 Vcc Vcc Vcc Vcc Vcc Vcc 73 M13 D8/AD8 D8/AD8 D8/AD8 D8/AD8 PD0 I/O0 74 N13 D9/AD9 D9/AD9 D9/AD9 D9/AD9 PD1 I/O1 75 L12 D10/AD10 D10/AD10 D10/AD10 D10/AD10 PD2 I/O2 76 M12 D11/AD11 D11/AD11 D11/AD11 D11/AD11 PD3 I/O3 77 L11 D12/AD12 D12/AD12 D12/AD12 D12/AD12 PD4 I/O4 78 L13 D13/AD13 D13/AD13 D13/AD13 D13/AD13 PD5 I/O5 79 K12 D14/AD14 D14/AD14 D14/AD14 D14/AD14 PD6 I/O6 80 K11 D15/AD15 D15/AD15 D15/AD15 D15/AD15 PD7 I/O7 81 J12 P60/ IRQ8-A/ DREQ0/TMRI0-A P60/ IRQ8-A/ DREQ0/TMRI0-A P60/ IRQ8-A/ DREQ0/TMRI0-A P60/ IRQ8-A/ DREQ0/TMRI0-A P60/ IRQ8-A/ DREQ0/TMRI0-A NC 82 K13 P61/ IRQ9-A/ DREQ1/TMRI1-A P61/ IRQ9-A/ DREQ1/TMRI1-A P61/ IRQ9-A/ DREQ1/TMRI1-A P61/ IRQ9-A/ DREQ1/TMRI1-A P61/ IRQ9-A/ DREQ1/TMRI1-A NC 83 J10 P62/ IRQ10-A/ TEND0/TMCI0-A P62/ IRQ10-A/ TEND0/TMCI0-A P62/ IRQ10-A/ TEND0/TMCI0-A P62/ IRQ10-A/ TEND0/TMCI0-A P62/ IRQ10-A/ TEND0/TMCI0-A NC 84 J11 PF0/ WAIT-A/ ADTRG0-B/ SCS0-C PF0/ WAIT-A/ ADTRG0-B/ SCS0-C PF0/ WAIT-A/ ADTRG0-B/ SCS0-C PF0/ WAIT-A/ ADTRG0-B/ SCS0-C PF0/ ADTRG0-B/ SCS0-C NC |