công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M30623SC bảng dữ liệu(PDF) 161 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện M30623SC
Giải thích chi tiết về linh kiện  SINGLE-CHIP 16-BIT CMOS MICROCOMPUTER
PDF  231 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

M30623SC bảng dữ liệu(HTML) 161 Page - Renesas Technology Corp

Back Button M30623SC Datasheet HTML 157Page - Renesas Technology Corp M30623SC Datasheet HTML 158Page - Renesas Technology Corp M30623SC Datasheet HTML 159Page - Renesas Technology Corp M30623SC Datasheet HTML 160Page - Renesas Technology Corp M30623SC Datasheet HTML 161Page - Renesas Technology Corp M30623SC Datasheet HTML 162Page - Renesas Technology Corp M30623SC Datasheet HTML 163Page - Renesas Technology Corp M30623SC Datasheet HTML 164Page - Renesas Technology Corp M30623SC Datasheet HTML 165Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 161 / 231 page
background image
Timing (VCC=5V)
Mitsubishi microcomputers
M16C / 62 Group (80-pin)
SINGLE-CHIP 16-BIT CMOS MICROCOMPUTER
160
Timing requirements (referenced to VCC = 5V, VSS = 0V at Ta = 25oC unless otherwise specified)
Table 1.20.12. Timer B input (counter input in event counter mode)
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
Standard
Max.
Min.
TBiIN input cycle time (counted on one edge)
TBiIN input HIGH pulse width (counted on one edge)
TBiIN input LOW pulse width (counted on one edge)
ns
ns
ns
tc(TB)
tw(TBH)
tw(TBL)
Parameter
Symbol
Unit
tc(TB)
tw(TBL)
tw(TBH)
ns
ns
ns
TBiIN input HIGH pulse width (counted on both edges)
TBiIN input LOW pulse width (counted on both edges)
TBiIN input cycle time (counted on both edges)
Standard
Max.
Min.
ns
ns
tc(TB)
tw(TBH)
Symbol
Parameter
Unit
tw(TBL)
ns
TBiIN input HIGH pulse width
TBiIN input cycle time
TBiIN input LOW pulse width
Standard
Max.
Min.
ns
ns
tc(TB)
Symbol
Parameter
Unit
tw(TBL)
ns
tw(TBH)
TBiIN input cycle time
TBiIN input HIGH pulse width
TBiIN input LOW pulse width
Standard
Max.
Min.
ns
ns
tc(AD)
tw(ADL)
Symbol
Parameter
Unit
ADTRG input cycle time (trigger able minimum)
ADTRG input LOW pulse width
Standard
Max.
Min.
ns
ns
tw(INH)
tw(INL)
Symbol
Parameter
Unit
INTi input LOW pulse width
INTi input HIGH pulse width
Standard
Max.
Min.
CLKi input cycle time
CLKi input HIGH pulse width
CLKi input LOW pulse width
tc(CK)
tw(CKH)
tw(CKL)
Parameter
Symbol
Unit
td(C-Q)
tsu(D-C)
th(C-Q)
TxDi hold time
RxDi input setup time
TxDi output delay time
th(C-D)
RxDi input hold time
100
40
40
80
80
200
400
200
200
400
200
200
1000
125
250
250
200
100
100
0
30
90
80
Table 1.20.13. Timer B input (pulse period measurement mode)
Table 1.20.14. Timer B input (pulse width measurement mode)
Table 1.20.15. A-D trigger input
Table 1.20.16. Serial I/O
_______
Table 1.20.17. External interrupt INTi inputs
VCC = 5V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com