công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M30623SC bảng dữ liệu(PDF) 160 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện M30623SC
Giải thích chi tiết về linh kiện  SINGLE-CHIP 16-BIT CMOS MICROCOMPUTER
PDF  231 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

M30623SC bảng dữ liệu(HTML) 160 Page - Renesas Technology Corp

Back Button M30623SC Datasheet HTML 156Page - Renesas Technology Corp M30623SC Datasheet HTML 157Page - Renesas Technology Corp M30623SC Datasheet HTML 158Page - Renesas Technology Corp M30623SC Datasheet HTML 159Page - Renesas Technology Corp M30623SC Datasheet HTML 160Page - Renesas Technology Corp M30623SC Datasheet HTML 161Page - Renesas Technology Corp M30623SC Datasheet HTML 162Page - Renesas Technology Corp M30623SC Datasheet HTML 163Page - Renesas Technology Corp M30623SC Datasheet HTML 164Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 160 / 231 page
background image
Mitsubishi microcomputers
M16C / 62 Group (80-pin)
SINGLE-CHIP 16-BIT CMOS MICROCOMPUTER
Timing (VCC=5V)
159
Standard
Max.
ns
TAiIN input LOW pulse width
tw(TAL)
Min.
ns
ns
Unit
Standard
Max.
Min.
ns
ns
ns
Unit
Standard
Max.
Min.
ns
ns
ns
Unit
Standard
Max.
Min.
ns
ns
Unit
Standard
Max.
Min.
ns
ns
ns
Unit
ns
ns
TAiIN input HIGH pulse width
tw(TAH)
Parameter
Symbol
TAiIN input cycle time
TAiIN input HIGH pulse width
TAiIN input LOW pulse width
tc(TA)
tw(TAH)
tw(TAL)
Symbol
Parameter
TAiIN input cycle time
TAiIN input HIGH pulse width
TAiIN input LOW pulse width
tc(TA)
tw(TAH)
tw(TAL)
Symbol
Parameter
tw(TAH)
tw(TAL)
Symbol
Parameter
TAiIN input HIGH pulse width
TAiIN input LOW pulse width
Symbol
Parameter
tc(TA)
TAiIN input cycle time
TAiOUT input cycle time
TAiOUT input HIGH pulse width
TAiOUT input LOW pulse width
TAiOUT input setup time
TAiOUT input hold time
tc(UP)
tw(UPH)
tw(UPL)
tsu(UP-TIN)
th(TIN-UP)
40
100
40
400
200
200
200
100
100
100
100
2000
1000
1000
400
400
Timing requirements (referenced to VCC = 5V, VSS = 0V at Ta = 25oC unless otherwise specified)
Table 1.20.7. Timer A input (counter input in event counter mode)
Table 1.20.8. Timer A input (gating input in timer mode)
Table 1.20.9. Timer A input (external trigger input in one-shot timer mode)
Table 1.20.10. Timer A input (external trigger input in pulse width modulation mode)
Table 1.20.11. Timer A input (up/down input in event counter mode)
VCC = 5V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com