công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M30623SC bảng dữ liệu(PDF) 159 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện M30623SC
Giải thích chi tiết về linh kiện  SINGLE-CHIP 16-BIT CMOS MICROCOMPUTER
PDF  231 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

M30623SC bảng dữ liệu(HTML) 159 Page - Renesas Technology Corp

Back Button M30623SC Datasheet HTML 155Page - Renesas Technology Corp M30623SC Datasheet HTML 156Page - Renesas Technology Corp M30623SC Datasheet HTML 157Page - Renesas Technology Corp M30623SC Datasheet HTML 158Page - Renesas Technology Corp M30623SC Datasheet HTML 159Page - Renesas Technology Corp M30623SC Datasheet HTML 160Page - Renesas Technology Corp M30623SC Datasheet HTML 161Page - Renesas Technology Corp M30623SC Datasheet HTML 162Page - Renesas Technology Corp M30623SC Datasheet HTML 163Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 159 / 231 page
background image
Timing (VCC=5V)
Mitsubishi microcomputers
M16C / 62 Group (80-pin)
SINGLE-CHIP 16-BIT CMOS MICROCOMPUTER
158
Timing requirements (referenced to VCC = 5V, VSS = 0V at Ta = 25oC unless otherwise specified)
Table 1.20.6. External clock input
Max.
External clock rise time
ns
tr
Min.
External clock input cycle time
External clock input HIGH pulse width
External clock input LOW pulse width
External clock fall time
ns
ns
ns
ns
tc
tw(H)
tw(L)
tf
Parameter
Symbol
Unit
Standard
15
62.5
25
25
15
VCC = 5V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com