công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MPD78CP14KB bảng dữ liệu(PDF) 301 Page - NEC

tên linh kiện MPD78CP14KB
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-BIT SINGLE-CHIP MICROCONTROLLER
PDF  373 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEC [NEC]
Trang chủ  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

MPD78CP14KB bảng dữ liệu(HTML) 301 Page - NEC

Back Button MPD78CP14KB Datasheet HTML 297Page - NEC MPD78CP14KB Datasheet HTML 298Page - NEC MPD78CP14KB Datasheet HTML 299Page - NEC MPD78CP14KB Datasheet HTML 300Page - NEC MPD78CP14KB Datasheet HTML 301Page - NEC MPD78CP14KB Datasheet HTML 302Page - NEC MPD78CP14KB Datasheet HTML 303Page - NEC MPD78CP14KB Datasheet HTML 304Page - NEC MPD78CP14KB Datasheet HTML 305Page - NEC Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 301 / 373 page
background image
CHAPTER 14
INSTRUCTION SET
283
ONI A, byte
(On-Test Immediate with A)
<1> Operation code
:
01000111
Data
<2> Number of bytes :
2
<3> Number of states :
7 (7)
<4> Function
:
A
byte; Skip if no zero.
Obtains the logical product of the contents of the accumulator and the contents of the immediate data in
the 2nd byte, and skips if the result is not zero.
<5> Flags affected
:
Z, SK, L1
← 0, L0 ← 0
ONI r, byte
(On-Test Immediate with Register)
<1> Operation code
:
01110100
01001R2
R1
R0
Data
<2> Number of bytes :
3
<3> Number of states :
11 (11)
<4> Function
:
r
byte; Skip if no zero.
Obtains the logical product of the contents of the register r (V, A, B, C, D, E, H, L) specified by R2R1R0 (0
to 7) and the immediate data in the 3rd byte, and skips if the result is not zero.
<5> Flags affected
:
Z, SK, L1
← 0, L0 ← 0
ONI sr2, byte
(On-Test Immediate with Special Register)
<1> Operation code
:
01100100
S3
1001S2
S1
S0
Data
<2> Number of bytes :
3
<3> Number of states :
14 (11)
<4> Function
:
sr2
byte; Skip if no zero.
Obtains the logical product of the contents of the special register sr2 (PA, PB, PC, PD, PF, MKH, MKL, ANM,
SMH, EOM, TMM) specified by S3S2S1S0 (0 to 3, 5 to 9, B, D) and the immediate data in the 3rd byte, and
skips if the result is not zero.
<5> Flags affected
:
Z, SK, L1
← 0, L0 ← 0
<6> Example
:
To test bit 0 (PC0) of port C, and jump to XX if "0" or skip and execute the next
instruction if "1" (on).
ONI PC, 01H: PC
00000001
JMP XX



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com