công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

S32Z2 bảng dữ liệu(PDF) 91 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện S32Z2
Giải thích chi tiết về linh kiện  Introduction: S32E2/S32Z2 Family
PDF  155 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

S32Z2 bảng dữ liệu(HTML) 91 Page - NXP Semiconductors

Back Button S32Z2 Datasheet HTML 87Page - NXP Semiconductors S32Z2 Datasheet HTML 88Page - NXP Semiconductors S32Z2 Datasheet HTML 89Page - NXP Semiconductors S32Z2 Datasheet HTML 90Page - NXP Semiconductors S32Z2 Datasheet HTML 91Page - NXP Semiconductors S32Z2 Datasheet HTML 92Page - NXP Semiconductors S32Z2 Datasheet HTML 93Page - NXP Semiconductors S32Z2 Datasheet HTML 94Page - NXP Semiconductors S32Z2 Datasheet HTML 95Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 91 / 155 page
background image
Table 44. NETC RMII
Symbol
Description
Min
Typ
Max
Unit
Condition
Spec
Number
fRMII_CLK
RMII input
clock frequency
(RMII_CLK)
—
—
50
MHz
—
—
ΔtRMII_CLK
RMII_CLK duty cycle
(tPWH / tCYC)
35
—
65
%
—
E3, E4,
E7, E8
tS
RXD[1:0], CRS_DV,
RXER to RMII_CLK
setup time 1
4
—
—
ns
—
E1
tH
RMII_CLK to
RXD[1:0], CRS_DV,
RXER hold time 1
2
—
—
ns
—
E2
tDATA_VALID
RMII_CLK to
TXD[1:0], TXEN
data valid 2
—
—
14
ns
CLOAD = 25pF
E6
tDATA_INVALID
RMII_CLK to
TXD[1:0], TXEN
data invalid 2
2
—
—
ns
CLOAD = 25pF
E5
1. Input timing assumes an input signal slew rate of 3ns (20%/80%).
2. Output timing valid for maximum external load CL = 25 pF (includes PCB trace, package trace (around 1-2pF) and flash
input load).
RXCLK/EXTAL (RMII)
Valid data
RXD[n:0]
RXDV,
RXER
E1
E2
E3
E4
Figure 43. RMII Receive Timing
TXCLK/EXTAL (RMII)
Valid data
TXD[n:0]
TXEN,
TXER
E6
E5
E7
E8
Figure 44. RMII Transmit Timing
14.3.7.3 NETC RGMII
SRE[2:0]=100 is the required drive setting to meet the timing.
NXP Semiconductors
S32E27
S32E2 Data Sheet
S32E27
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© 2020 - 2024 NXP B.V. All rights
reserved.
Product Data Sheet
Rev. 5 — 3 December 2024
91 / 155



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com