công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

S32Z2 bảng dữ liệu(PDF) 85 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện S32Z2
Giải thích chi tiết về linh kiện  Introduction: S32E2/S32Z2 Family
PDF  155 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

S32Z2 bảng dữ liệu(HTML) 85 Page - NXP Semiconductors

Back Button S32Z2 Datasheet HTML 81Page - NXP Semiconductors S32Z2 Datasheet HTML 82Page - NXP Semiconductors S32Z2 Datasheet HTML 83Page - NXP Semiconductors S32Z2 Datasheet HTML 84Page - NXP Semiconductors S32Z2 Datasheet HTML 85Page - NXP Semiconductors S32Z2 Datasheet HTML 86Page - NXP Semiconductors S32Z2 Datasheet HTML 87Page - NXP Semiconductors S32Z2 Datasheet HTML 88Page - NXP Semiconductors S32Z2 Datasheet HTML 89Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 85 / 155 page
background image
PCSx
7
8
PCSS
Figure 35. SPI PCS Strobe (PCSS) Timing
14.3.4 Microsecond channel (MSC)
Table 38. Microsecond channel (MSC)
Symbol
Description
Min
Typ
Max
Unit
Condition
Spec
Number
tSCK
MSC cycle time
20
—
—
ns
—
—
tCSV
PCS valid after
SCK 1
—
—
5
ns
—
—
tCSH
PCS hold after
SCK 1
-4
—
—
ns
—
—
tSUO
Output data valid
time (after SCK
edge)
—
—
5
ns
—
—
tHO
Output data hold
time
-4
—
—
ns
—
—
t1
SCK duty cycle
deviation
-1
—
1
ns
—
—
t2
SOUT/SCK Rise
time 2
0.4
—
7
ns
ZL=100R, CL<50
—
t2
SOUT/SCK Rise
time 2
0.4
—
3.5
ns
ZL=100R, CL<25
—
t3
SOUT/SCK Fall
time 2
0.4
—
7
ns
ZL=100R, CL<50
—
t3
SOUT/SCK Fall
time 2
0.4
—
3.5
ns
ZL=100R, CL<25
—
1. With TSB mode or Continuous SCK clock mode selected, PCS and SCK are driven by the same edge of SPI_CLKn. This
timing value is due to pad delays and signal propagation delays.
2. Measured at 20% to 80% of output voltage with tSCK=50Mhz.
NXP Semiconductors
S32E27
S32E2 Data Sheet
S32E27
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© 2020 - 2024 NXP B.V. All rights
reserved.
Product Data Sheet
Rev. 5 — 3 December 2024
85 / 155



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com