công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M16C/62PT bảng dữ liệu(PDF) 81 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện M16C/62PT
Giải thích chi tiết về linh kiện  SINGLE-CHIP 16-BIT CMOS MICROCOMPUTER
PDF  87 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

M16C/62PT bảng dữ liệu(HTML) 81 Page - Renesas Technology Corp

Back Button M16C/62PT Datasheet HTML 77Page - Renesas Technology Corp M16C/62PT Datasheet HTML 78Page - Renesas Technology Corp M16C/62PT Datasheet HTML 79Page - Renesas Technology Corp M16C/62PT Datasheet HTML 80Page - Renesas Technology Corp M16C/62PT Datasheet HTML 81Page - Renesas Technology Corp M16C/62PT Datasheet HTML 82Page - Renesas Technology Corp M16C/62PT Datasheet HTML 83Page - Renesas Technology Corp M16C/62PT Datasheet HTML 84Page - Renesas Technology Corp M16C/62PT Datasheet HTML 85Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 81 / 87 page
background image
M16C/62 Group (M16C/62P, M16C/62PT)
5. Electrical Characteristics (M16C/62PT)
VCC1 = VCC2 = 5V
4
8
f
o
3
0
0
2
,
7
0
.
v
o
N
0
1
.
2
.
v
e
R
page 81
Figure 5.22 Timing Diagram (1)
TAiIN input
TAiOUT input
During event counter mode
tc(TA)
tw(TAH)
tw(TAL)
tc(UP)
tw(UPH)
tw(UPL)
th(TIN–UP)
tsu(UP–TIN)
TAiIN input
(When count on falling
edge is selected)
TAiIN input
(When count on rising
edge is selected)
TAiOUT input
(Up/down input)
TBiIN input
tc(TB)
tw(TBH)
tw(TBL)
tc(AD)
tw(ADL)
ADTRG input
tc(TA)
tsu(TAIN-TAOUT)
tsu(TAOUT-TAIN)
tsu(TAOUT-TAIN)
Two-phase pulse input in
event counter mode
TAiIN input
TAiOUT input
tsu(TAIN-TAOUT)
XIN input
tw(H)
tw(L)
tr
tf
tc



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com