công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M16C/62PT bảng dữ liệu(PDF) 63 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện M16C/62PT
Giải thích chi tiết về linh kiện  SINGLE-CHIP 16-BIT CMOS MICROCOMPUTER
PDF  87 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

M16C/62PT bảng dữ liệu(HTML) 63 Page - Renesas Technology Corp

Back Button M16C/62PT Datasheet HTML 59Page - Renesas Technology Corp M16C/62PT Datasheet HTML 60Page - Renesas Technology Corp M16C/62PT Datasheet HTML 61Page - Renesas Technology Corp M16C/62PT Datasheet HTML 62Page - Renesas Technology Corp M16C/62PT Datasheet HTML 63Page - Renesas Technology Corp M16C/62PT Datasheet HTML 64Page - Renesas Technology Corp M16C/62PT Datasheet HTML 65Page - Renesas Technology Corp M16C/62PT Datasheet HTML 66Page - Renesas Technology Corp M16C/62PT Datasheet HTML 67Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 63 / 87 page
background image
VCC1 = VCC2 = 3V
M16C/62 Group (M16C/62P, M16C/62PT)
5. Electrical Characteristics (M16C/62P)
4
8
f
o
3
0
0
2
,
7
0
.
v
o
N
0
1
.
2
.
v
e
R
page 63
Figure 5.14 Timing Diagram (3)
Measuring conditions :
• VCC1=VCC2=3V
• Input timing voltage : Determined with VIL=0.6V, VIH=2.4V
• Output timing voltage : Determined with VOL=1.5V, VOH=1.5V
Memory Expansion Mode, Microprocessor Mode
BCLK
HOLD input
HLDA output
P0, P1, P2,
P3, P4,
P5_0 to P5_2 (1)
(Common to setting with wait and setting without wait)
th(BCLK–HOLD)
tsu(HOLD–BCLK)
(Effective for setting with wait)
td(BCLK–HLDA)
td(BCLK–HLDA)
Hi–Z
RDY input
tsu(RDY–BCLK)
th(BCLK–RDY)
BCLK
RD
(Multiplexed bus)
(Multiplexed bus)
WR, WRL, WRH
WR, WRL, WRH
(Separate bus)
RD
(Separate bus)
NOTES:
1. These pins are set to high-impedance regardless of the input level of the
BYTE pin, PM06 bit in PM0 register and PM11 bit in PM1 register.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com