công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M16C/62PT bảng dữ liệu(PDF) 56 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện M16C/62PT
Giải thích chi tiết về linh kiện  SINGLE-CHIP 16-BIT CMOS MICROCOMPUTER
PDF  87 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

M16C/62PT bảng dữ liệu(HTML) 56 Page - Renesas Technology Corp

Back Button M16C/62PT Datasheet HTML 52Page - Renesas Technology Corp M16C/62PT Datasheet HTML 53Page - Renesas Technology Corp M16C/62PT Datasheet HTML 54Page - Renesas Technology Corp M16C/62PT Datasheet HTML 55Page - Renesas Technology Corp M16C/62PT Datasheet HTML 56Page - Renesas Technology Corp M16C/62PT Datasheet HTML 57Page - Renesas Technology Corp M16C/62PT Datasheet HTML 58Page - Renesas Technology Corp M16C/62PT Datasheet HTML 59Page - Renesas Technology Corp M16C/62PT Datasheet HTML 60Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 56 / 87 page
background image
VCC1 = VCC2 = 3V
M16C/62 Group (M16C/62P, M16C/62PT)
5. Electrical Characteristics (M16C/62P)
4
8
f
o
3
0
0
2
,
7
0
.
v
o
N
0
1
.
2
.
v
e
R
page 56
Timing Requirements
(VCC1 = VCC2 = 3V, VSS = 0V, at Topr = – 20 to 85oC / – 40 to 85oC unless otherwise specified)
Table 5.34 Timer A Input (Counter Input in Event Counter Mode)
Standard
Max.
Min.
ns
ns
ns
Unit
TAiIN input cycle time
TAiIN input HIGH pulse width
TAiIN input LOW pulse width
tc(TA)
tw(TAH)
tw(TAL)
Symbol
Parameter
600
300
300
Standard
Max.
Min.
ns
ns
ns
Unit
TAiIN input cycle time
TAiIN input HIGH pulse width
TAiIN input LOW pulse width
tc(TA)
tw(TAH)
tw(TAL)
Symbol
Parameter
300
150
150
Standard
Max.
Min.
ns
ns
Unit
tw(TAH)
tw(TAL)
Symbol
Parameter
TAiIN input HIGH pulse width
TAiIN input LOW pulse width
150
150
Standard
Max.
Min.
ns
ns
ns
Unit
ns
ns
Symbol
Parameter
TAiOUT input cycle time
TAiOUT input HIGH pulse width
TAiOUT input LOW pulse width
TAiOUT input setup time
TAiOUT input hold time
tc(UP)
tw(UPH)
tw(UPL)
tsu(UP-TIN)
th(TIN-UP)
3000
1500
1500
600
600
Standard
Max.
Min.
µs
ns
ns
Unit
Symbol
Parameter
TAiIN input cycle time
TAiOUT input setup time
TAiIN input setup time
tc(TA)
tsu(TAIN-TAOUT)
tsu(TAOUT-TAIN)
2
500
500
Standard
Max.
ns
TAiIN input LOW pulse width
tw(TAL)
Min.
ns
ns
Unit
TAiIN input HIGH pulse width
tw(TAH)
Parameter
Symbol
tc(TA)
TAiIN input cycle time
60
150
60
Table 5.35 Timer A Input (Gating Input in Timer Mode)
Table 5.36 Timer A Input (External Trigger Input in One-shot Timer Mode)
Table 5.37 Timer A Input (External Trigger Input in Pulse Width Modulation Mode)
Table 5.38 Timer A Input (Counter Increment/decrement Input in Event Counter Mode)
Table 5.39 Timer A Input (Two-phase Pulse Input in Event Counter Mode)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com