công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M16C/62PT bảng dữ liệu(PDF) 74 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện M16C/62PT
Giải thích chi tiết về linh kiện  SINGLE-CHIP 16-BIT CMOS MICROCOMPUTER
PDF  87 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

M16C/62PT bảng dữ liệu(HTML) 74 Page - Renesas Technology Corp

Back Button M16C/62PT Datasheet HTML 70Page - Renesas Technology Corp M16C/62PT Datasheet HTML 71Page - Renesas Technology Corp M16C/62PT Datasheet HTML 72Page - Renesas Technology Corp M16C/62PT Datasheet HTML 73Page - Renesas Technology Corp M16C/62PT Datasheet HTML 74Page - Renesas Technology Corp M16C/62PT Datasheet HTML 75Page - Renesas Technology Corp M16C/62PT Datasheet HTML 76Page - Renesas Technology Corp M16C/62PT Datasheet HTML 77Page - Renesas Technology Corp M16C/62PT Datasheet HTML 78Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 74 / 87 page
background image
M16C/62 Group (M16C/62P, M16C/62PT)
5. Electrical Characteristics (M16C/62PT)
4
8
f
o
3
0
0
2
,
7
0
.
v
o
N
0
1
.
2
.
v
e
R
page 74
Table 5.56 Power Supply Circuit Timing Characteristics
Symbol
Standard
Typ.
Unit
Measuring condition
Min.
Max.
Parameter
2
VCC1=4.0 to 5.5V
150
50
td(R-S)
STOP release time
td(M-L)
Time for internal power supply stabilization when main clock oscillation starts
ms
td(P-R)
Time for internal power supply stabilization during powering-on
µs
µs
td(W-S)
Low power dissipation mode wait mode release time
150
µs
Interrupt for
stop mode
release
CPU clock
td(R-S)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com