công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M16C/62PT bảng dữ liệu(PDF) 79 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện M16C/62PT
Giải thích chi tiết về linh kiện  SINGLE-CHIP 16-BIT CMOS MICROCOMPUTER
PDF  87 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

M16C/62PT bảng dữ liệu(HTML) 79 Page - Renesas Technology Corp

Back Button M16C/62PT Datasheet HTML 75Page - Renesas Technology Corp M16C/62PT Datasheet HTML 76Page - Renesas Technology Corp M16C/62PT Datasheet HTML 77Page - Renesas Technology Corp M16C/62PT Datasheet HTML 78Page - Renesas Technology Corp M16C/62PT Datasheet HTML 79Page - Renesas Technology Corp M16C/62PT Datasheet HTML 80Page - Renesas Technology Corp M16C/62PT Datasheet HTML 81Page - Renesas Technology Corp M16C/62PT Datasheet HTML 82Page - Renesas Technology Corp M16C/62PT Datasheet HTML 83Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 79 / 87 page
background image
M16C/62 Group (M16C/62P, M16C/62PT)
5. Electrical Characteristics (M16C/62PT)
4
8
f
o
3
0
0
2
,
7
0
.
v
o
N
0
1
.
2
.
v
e
R
page 79
Table 5.66 Timer B Input (Counter Input in Event Counter Mode)
Table 5.67 Timer B Input (Pulse Period Measurement Mode)
Table 5.68 Timer B Input (Pulse Width Measurement Mode)
Table 5.69 A-D Trigger Input
Table 5.70 Serial I/O
_______
Table 5.71 External Interrupt INTi Input
VCC1 = VCC2 = 5V
Timing Requirements
(VCC1 = VCC2 = 5V, VSS = 0V, at Topr = – 40 to 85oC (T version) / – 40 to 125oC (V version) unless
otherwise specified)
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
Standard
Max.
Min.
TBiIN input cycle time (counted on one edge)
TBiIN input HIGH pulse width (counted on one edge)
TBiIN input LOW pulse width (counted on one edge)
ns
ns
ns
tc(TB)
tw(TBH)
tw(TBL)
Parameter
Symbol
Unit
tc(TB)
tw(TBL)
tw(TBH)
ns
ns
ns
TBiIN input HIGH pulse width (counted on both edges)
TBiIN input LOW pulse width (counted on both edges)
TBiIN input cycle time (counted on both edges)
Standard
Max.
Min.
ns
ns
tc(TB)
tw(TBH)
Symbol
Parameter
Unit
tw(TBL)
ns
TBiIN input HIGH pulse width
TBiIN input cycle time
TBiIN input LOW pulse width
Standard
Max.
Min.
ns
ns
tc(TB)
Symbol
Parameter
Unit
tw(TBL)
ns
tw(TBH)
TBiIN input cycle time
TBiIN input HIGH pulse width
TBiIN input LOW pulse width
Standard
Max.
Min.
ns
ns
tc(AD)
tw(ADL)
Symbol
Parameter
Unit
ADTRG input cycle time (trigger able minimum)
ADTRG input LOW pulse width
Standard
Max.
Min.
ns
ns
tw(INH)
tw(INL)
Symbol
Parameter
Unit
INTi input LOW pulse width
INTi input HIGH pulse width
Standard
Max.
Min.
CLKi input cycle time
CLKi input HIGH pulse width
CLKi input LOW pulse width
tc(CK)
tw(CKH)
tw(CKL)
Parameter
Symbol
Unit
td(C-Q)
tsu(D-C)
th(C-Q)
TXDi hold time
RXDi input setup time
TXDi output delay time
th(C-D)
RXDi input hold time
100
40
40
80
80
200
400
200
200
400
200
200
1000
125
250
250
200
100
100
0
30
90
80



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com