công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M16C/62PT bảng dữ liệu(PDF) 77 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện M16C/62PT
Giải thích chi tiết về linh kiện  SINGLE-CHIP 16-BIT CMOS MICROCOMPUTER
PDF  87 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

M16C/62PT bảng dữ liệu(HTML) 77 Page - Renesas Technology Corp

Back Button M16C/62PT Datasheet HTML 73Page - Renesas Technology Corp M16C/62PT Datasheet HTML 74Page - Renesas Technology Corp M16C/62PT Datasheet HTML 75Page - Renesas Technology Corp M16C/62PT Datasheet HTML 76Page - Renesas Technology Corp M16C/62PT Datasheet HTML 77Page - Renesas Technology Corp M16C/62PT Datasheet HTML 78Page - Renesas Technology Corp M16C/62PT Datasheet HTML 79Page - Renesas Technology Corp M16C/62PT Datasheet HTML 80Page - Renesas Technology Corp M16C/62PT Datasheet HTML 81Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 77 / 87 page
background image
M16C/62 Group (M16C/62P, M16C/62PT)
5. Electrical Characteristics (M16C/62PT)
4
8
f
o
3
0
0
2
,
7
0
.
v
o
N
0
1
.
2
.
v
e
R
page 77
VCC1 = VCC2 = 5V
Timing Requirements
(VCC1 = VCC2 = 5V, VSS = 0V, at Topr = – 40 to 85oC (T version) / – 40 to 125oC (V version) unless
otherwise specified)
Table 5.59 External Clock Input (XIN input)
Max.
External clock rise time
ns
tr
Min.
External clock input cycle time
External clock input HIGH pulse width
External clock input LOW pulse width
External clock fall time
ns
ns
ns
ns
tc
tw(H)
tw(L)
tf
Parameter
Symbol
Unit
Standard
62.5
25
25
15
15



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com