| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
845GL bảng dữ liệu(PDF) 165 Page - Intel Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
845GL bảng dữ liệu(HTML) 165 Page - Intel Corporation |
|
165 / 193 page ![]() Ballout and Package Information Intel® 82845G/82845GL/82845GV GMCH Datasheet 165 HD_8# J36 HD_9# K34 HD_10# K36 HD_11# M30 HD_12# M35 HD_13# L34 HD_14# K35 HD_15# H36 HD_16# G34 HD_17# G36 HD_18# J33 HD_19# D35 HD_20# F36 HD_21# F34 HD_22# E36 HD_23# H34 HD_24# F35 HD_25# D36 HD_26# H35 HD_27# E33 HD_28# E34 HD_29# B35 HD_30# G31 HD_31# C36 HD_32# D33 HD_33# D30 HD_34# D29 HD_35# E31 HD_36# D32 HD_37# C34 HD_38# B34 HD_39# D31 HD_40# G29 HD_41# C32 HD_42# B31 HD_43# B32 HD_44# B30 HD_45# B29 HD_46# E27 HD_47# C28 HD_48# B27 HD_49# D26 HD_50# D28 Table 7-2. Intel® 82845G GMCH Ballout by Signal Name Signal Name Ball # HD_51# B26 HD_52# G27 HD_53# H26 HD_54# B25 HD_55# C24 HD_56# B23 HD_57# B24 HD_58# E23 HD_59# C22 HD_60# G25 HD_61# B22 HD_62# D24 HD_63# G23 HDSTB_N0# N31 HDSTB_N1# G33 HDSTB_N2# C30 HDSTB_N3# D25 HDSTB_P0# L31 HDSTB_P1# J34 HDSTB_P2# E29 HDSTB_P3# E25 HDVREF_0 H30 HDVREF_1 H24 HDVREF_2 D27 HI_0 AA7 HI_1 AB8 HI_2 AC7 HI_3 AC5 HI_4 AD8 HI_5 AF4 HI_6 AE4 HI_7 AE5 HI_8 AF3 HI_9 AE2 HI_10 AF2 HI_RCOMP AC2 HI_STBF AC4 HI_STBS AD4 HI_SWING AD2 HI_VREF AD3 HIT# P36 HITM# M36 HLOCK# T35 Table 7-2. Intel® 82845G GMCH Ballout by Signal Name Signal Name Ball # HREQ_0# V36 HREQ_1# AA31 HREQ_2# W33 HREQ_3# AA34 HREQ_4# W35 HSYNC B7 HTRDY# V30 HX_RCOMP B28 HX_SWING H28 HY_RCOMP V35 HY_SWING Y30 MEM_SEL Y2 NC A2 NC A36 NC B1 NC B37 NC AH34 NC AJ35 NC AT1 NC AT37 NC AU1 NC AU2 NC AU36 NC AU37 PSB_SEL Y3 PWROK E7 RED C15 RED# D16 REFSET B16 RS_0# R36 RS_1# U34 RS_2# P34 RSTIN# AJ31 RSVD A37 RSVD W7 RSVD Y4 RSVD Y8 RSVD AA2 RSVD AA3 RSVD AA4 RSVD AA5 RSVD AB3 SBA_0 AN27 Table 7-2. Intel® 82845G GMCH Ballout by Signal Name Signal Name Ball # |