công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DA9061 bảng dữ liệu(PDF) 80 Page - Dialog Semiconductor

tên linh kiện DA9061
Giải thích chi tiết về linh kiện  Entry level PMIC for applications requiring up to 6 A
PDF  82 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DIALOG [Dialog Semiconductor]
Trang chủ  http://www.dialog-semiconductor.com/
Logo DIALOG - Dialog Semiconductor

DA9061 bảng dữ liệu(HTML) 80 Page - Dialog Semiconductor

Back Button DA9061 Datasheet HTML 74Page - Dialog Semiconductor DA9061 Datasheet HTML 75Page - Dialog Semiconductor DA9061 Datasheet HTML 76Page - Dialog Semiconductor DA9061 Datasheet HTML 77Page - Dialog Semiconductor DA9061 Datasheet HTML 78Page - Dialog Semiconductor DA9061 Datasheet HTML 79Page - Dialog Semiconductor DA9061 Datasheet HTML 80Page - Dialog Semiconductor DA9061 Datasheet HTML 81Page - Dialog Semiconductor DA9061 Datasheet HTML 82Page - Dialog Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 80 / 82 page
background image
DA9061
Entry level PMIC for applications requiring up to 6 A
Datasheet
Revision 3.2
01-Mar-2016
CFR0011-120-00 Rev 5
80 of 82
© 2016 Dialog Semiconductor
Table 133: VARIANT_ID (0x182)
Field
Slice
Description
Reset
MRC
7:4
Mask revision code
0x0
VRC
3:0
Chip variant code
Table 134: CUSTOMER_ID (0x183)
Field
Slice
Description
Reset
CUST_ID
7:0
Customer ID
0x0
Table 135: CONFIG_ID (0x184)
Field
Slice
Description
Reset
CONFIG_REV
7:0
OTP settings revision
0x0



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com