công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DA9061 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Dialog Semiconductor

tên linh kiện DA9061
Giải thích chi tiết về linh kiện  Entry level PMIC for applications requiring up to 6 A
PDF  82 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DIALOG [Dialog Semiconductor]
Trang chủ  http://www.dialog-semiconductor.com/
Logo DIALOG - Dialog Semiconductor

DA9061 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Dialog Semiconductor

Back Button DA9061 Datasheet HTML 3Page - Dialog Semiconductor DA9061 Datasheet HTML 4Page - Dialog Semiconductor DA9061 Datasheet HTML 5Page - Dialog Semiconductor DA9061 Datasheet HTML 6Page - Dialog Semiconductor DA9061 Datasheet HTML 7Page - Dialog Semiconductor DA9061 Datasheet HTML 8Page - Dialog Semiconductor DA9061 Datasheet HTML 9Page - Dialog Semiconductor DA9061 Datasheet HTML 10Page - Dialog Semiconductor DA9061 Datasheet HTML 11Page - Dialog Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 82 page
background image
DA9061
Entry level PMIC for applications requiring up to 6 A
Datasheet
Revision 3.2
01-Mar-2016
CFR0011-120-00 Rev 5
7 of 82
© 2016 Dialog Semiconductor
Pin
Name
Type
Table 2
Description
34
NC
Do not use. Leave floating.
35
NC
Do not use. Leave floating.
36
TP
DIO
Test pin
37
nIRQ
DO
Interrupt signal to host processor
38
nRESET
DO
Reset output
39
VDDCORE
AO
Internal supply
40
VSYS
PS
System supply, LDO1 supply
Table 2: Pin type definitions
Pin type
Description
Pin type
Description
DI
Digital Input
AI
Analog Input
DO
Digital Output
AO
Analog Output
DIO
Digital Input/Output
AIO
Analog Input/Output
PS
Power Supply
GND
Ground connection



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com