công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AN4088 bảng dữ liệu(PDF) 27 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện AN4088
Giải thích chi tiết về linh kiện  Migrating between STM32F1 and STM32F0 series microcontrollers
PDF  71 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

AN4088 bảng dữ liệu(HTML) 27 Page - STMicroelectronics

Back Button AN4088 Datasheet HTML 23Page - STMicroelectronics AN4088 Datasheet HTML 24Page - STMicroelectronics AN4088 Datasheet HTML 25Page - STMicroelectronics AN4088 Datasheet HTML 26Page - STMicroelectronics AN4088 Datasheet HTML 27Page - STMicroelectronics AN4088 Datasheet HTML 28Page - STMicroelectronics AN4088 Datasheet HTML 29Page - STMicroelectronics AN4088 Datasheet HTML 30Page - STMicroelectronics AN4088 Datasheet HTML 31Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 27 / 71 page
background image
DocID023072 Rev 3
27/71
AN4088
Peripheral migration
70
25
TIM1_UP /
TIM1_UP_TIM10
SPI1
26
TIM1_TRG_COM /
TIM1_TRG_COM_TIM11
SPI2
27
TIM1_CC
USART1
28
TIM2
USART2
29
TIM3
USART3_4_5_6_7_8
30
TIM4
CEC_CAN
31
I2C1_EV
USB
32
I2C1_ER
NA
33
I2C2_EV
NA
34
I2C2_ER
NA
35
SPI1
NA
36
SPI2
NA
37
USART1
NA
38
USART2
NA
39
USART3
NA
40
EXTI15_10
NA
41
RTC_Alarm
NA
42
OTG_FS_WKUP / USBWakeUp
NA
43
TIM8_BRK / TIM8_BRK_TIM12
NA
44
TIM8_UP / TIM8_UP_TIM13
NA
45
TIM8_TRG_COM /
TIM8_TRG_COM_TIM14
NA
46
TIM8_CC
NA
47
ADC3
NA
48
FSMC
NA
49
SDIO
NA
50
TIM5
NA
51
SPI3
NA
52
UART4
NA
53
UART5
NA
54
TIM6
NA
55
TIM7
NA
56
DMA2_Channel1
NA
Table 15. Interrupt vector differences between STM32F1 series and STM32F0
series(1) (continued)
Position
STM32F1 series
STM32F0 series



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71