| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
PM0044 bảng dữ liệu(PDF) 108 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PM0044 bảng dữ liệu(HTML) 108 Page - STMicroelectronics |
|
108 / 162 page ![]() STM8 instruction set PM0044 108/162 Doc ID 13590 Rev 3 Syntax INT dst Operation PC <= dst Description This instruction is used only in the interrupt vector table. Instruction overview Detailed description See also: JP, JPF, CALLF INT Interrupt INT mnem dst Affected condition flags VI1 H I0 N Z C INT Mem -- -- -- - dst Asm cy lgth Op-code(s) ST7 extmem INT $2FFFFC 2 4 82 ExtB MS LS |