| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
PM0044 bảng dữ liệu(PDF) 76 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PM0044 bảng dữ liệu(HTML) 76 Page - STMicroelectronics |
|
76 / 162 page ![]() STM8 instruction set PM0044 76/162 Doc ID 13590 Rev 3 Detailed description: See also: ADD, SUB, SBC, MUL, DIV dst src Asm cy lgth Op-code(s) ST7 A #byte ADC A,#$55 1 2 A9 XX ✗ A shortmem ADC A,$10 1 2 B9 XX ✗ A longmem ADC A,$1000 1 3 C9 MS LS ✗ A (X) ADC A,(X) 1 1 F9 ✗ A (shortoff,X) ADC A,($10,X) 1 2 E9 XX ✗ A (longoff,X) ADC A,($1000,X) 1 3 D9 MS LS ✗ A (Y) ADC A,(Y) 1 2 90 F9 ✗ A (shortoff,Y) ADC A,($10,Y) 1 3 90 E9 XX ✗ A (longoff,Y) ADC A,($1000,Y) 1 4 90 D9 MS LS ✗ A (shortoff,SP) ADC A,($10,SP) 1 2 19 XX A [shortptr.w] ADC A,[$10.w] 4 3 92 C9 XX ✗ A [longptr.w] ADC A,[$1000.w] 4 4 72 C9 MS LS A ([shortptr.w],X) ADC A,([$10.w],X) 4 3 92 D9 XX ✗ A ([longptr.w],X) ADC A,([$1000.w],X) 4 4 72 D9 MS LS A ([shortptr.w],Y) ADC A,([$10.w],Y) 4 3 91 D9 XX ✗ |