công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

A2F200 bảng dữ liệu(PDF) 74 Page - Microsemi Corporation

tên linh kiện A2F200
Giải thích chi tiết về linh kiện  SmartFusion Customizable System-on-Chip (cSoC)
PDF  192 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROSEMI [Microsemi Corporation]
Trang chủ  http://www.microsemi.com
Logo MICROSEMI - Microsemi Corporation

A2F200 bảng dữ liệu(HTML) 74 Page - Microsemi Corporation

Back Button A2F200 Datasheet HTML 70Page - Microsemi Corporation A2F200 Datasheet HTML 71Page - Microsemi Corporation A2F200 Datasheet HTML 72Page - Microsemi Corporation A2F200 Datasheet HTML 73Page - Microsemi Corporation A2F200 Datasheet HTML 74Page - Microsemi Corporation A2F200 Datasheet HTML 75Page - Microsemi Corporation A2F200 Datasheet HTML 76Page - Microsemi Corporation A2F200 Datasheet HTML 77Page - Microsemi Corporation A2F200 Datasheet HTML 78Page - Microsemi Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 74 / 192 page
background image
SmartFusion DC and Switching Characteristics
2-62
Revision 10
Main and Lower Power Crystal Oscillator
The tables below describes the electrical characteristics of the main and low power crystal oscillator.
Table 2-84 • Electrical Characteristics of the Main Crystal Oscillator
Parameter
Description
Condition
Min.
Typ.
Max.
Units
Operating frequency
Using external crystal
0.032
20
MHz
Using ceramic resonator
0.5
8
MHz
Using RC Network
0.032
4
MHz
Output duty cycle
50
%
Output jitter
With 10 MHz crystal
1
ns RMS
IDYNXTAL
Operating current
RC
0.6
mA
0.032–0.2
0.6
mA
0.2–2.0
0.6
mA
2.0–20.0
0.6
mA
ISTBXTAL
Standby current of crystal oscillator
10
µA
PSRRXTAL Power supply noise tolerance
0.5
Vp-p
VIHXTAL
Input logic level High
90%
of
VCC
V
VILXTAL
Input logic level Low
10%
of
VCC
V
Startup time
RC [Tested at 3.24Mhz]
300
550
µs
0.032–0.2 [Tested at 32KHz]
500
3,000
µs
0.2–2.0 [Tested at 2MHz]
8
12
µs
2.0–20.0 [Tested at 20MHz]
160
180
µs
Table 2-85 • Electrical Characteristics of the Low Power Oscillator
Parameter
Description
Condition
Min.
Typ.
Max.
Units
Operating frequency
32
KHz
Output duty cycle
50
%
Output jitter
30
ns RMS
IDYNXTAL Operating current
32 KHz
10
µA
ISTBXTAL Standby current of crystal oscillator
2
µA
PSRRXTAL Power supply noise tolerance
0.5
Vp-p
VIHXTAL
Input logic level High
90% of VCC
V
VILXTAL
Input logic level Low
10% of VCC
V
Startup time
Test load used: 20 pF
2.5
s
Test load used: 30 pF
3.7
13
s



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com