công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

A2F200 bảng dữ liệu(PDF) 38 Page - Microsemi Corporation

tên linh kiện A2F200
Giải thích chi tiết về linh kiện  SmartFusion Customizable System-on-Chip (cSoC)
PDF  192 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROSEMI [Microsemi Corporation]
Trang chủ  http://www.microsemi.com
Logo MICROSEMI - Microsemi Corporation

A2F200 bảng dữ liệu(HTML) 38 Page - Microsemi Corporation

Back Button A2F200 Datasheet HTML 34Page - Microsemi Corporation A2F200 Datasheet HTML 35Page - Microsemi Corporation A2F200 Datasheet HTML 36Page - Microsemi Corporation A2F200 Datasheet HTML 37Page - Microsemi Corporation A2F200 Datasheet HTML 38Page - Microsemi Corporation A2F200 Datasheet HTML 39Page - Microsemi Corporation A2F200 Datasheet HTML 40Page - Microsemi Corporation A2F200 Datasheet HTML 41Page - Microsemi Corporation A2F200 Datasheet HTML 42Page - Microsemi Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 38 / 192 page
background image
SmartFusion DC and Switching Characteristics
2-26
Revision 10
Detailed I/O DC Characteristics
Table 2-26 • Input Capacitance
Symbol
Definition
Conditions
Min.
Max.
Units
CIN
Input capacitance
VIN = 0, f = 1.0 MHz
8
pF
CINCLK
Input capacitance on the clock pin
VIN = 0, f = 1.0 MHz
8
pF
Table 2-27 • I/O Output Buffer Maximum Resistances1
Applicable to FPGA I/O Banks
Standard
Drive Strength
RPULL-DOWN
(
)2
RPULL-UP
(
)3
3.3 V LVTTL / 3.3 V LVCMOS
2 mA
100
300
4 mA
100
300
6 mA
50
150
8 mA
50
150
12 mA
25
75
16 mA
17
50
24 mA
11
33
2.5 V LVCMOS
2 mA
100
200
4 mA
100
200
6 mA
50
100
8 mA
50
100
12 mA
25
50
16 mA
20
40
24 mA
11
22
1.8 V LVCMOS
2 mA
200
225
4 mA
100
112
6 mA
50
56
8 mA
50
56
12 mA
20
22
16 mA
20
22
1.5 V LVCMOS
2 mA
200
224
4 mA
100
112
6 mA
67
75
8 mA
33
37
12 mA
33
37
3.3 V PCI/PCI-X
Per PCI/PCI-X specification
25
75
Notes:
1. These maximum values are provided for information only. Minimum output buffer resistance values
depend on VCCxxxxIOBx, drive strength selection, temperature, and process. For board design
considerations and detailed output buffer resistances, use the corresponding IBIS models located on the
Microsemi SoC Products Group website at http://www.microsemi.com/soc/download/ibis/default.aspx
(also generated by the SoC Products Group Libero SoC toolset).
2. R(PULL-DOWN-MAX) = (VOLspec) / IOLspec
3. R(PULL-UP-MAX) = (VCCImax – VOHspec) / IOHspec



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com