công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

A2F200 bảng dữ liệu(PDF) 48 Page - Microsemi Corporation

tên linh kiện A2F200
Giải thích chi tiết về linh kiện  SmartFusion Customizable System-on-Chip (cSoC)
PDF  192 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROSEMI [Microsemi Corporation]
Trang chủ  http://www.microsemi.com
Logo MICROSEMI - Microsemi Corporation

A2F200 bảng dữ liệu(HTML) 48 Page - Microsemi Corporation

Back Button A2F200 Datasheet HTML 44Page - Microsemi Corporation A2F200 Datasheet HTML 45Page - Microsemi Corporation A2F200 Datasheet HTML 46Page - Microsemi Corporation A2F200 Datasheet HTML 47Page - Microsemi Corporation A2F200 Datasheet HTML 48Page - Microsemi Corporation A2F200 Datasheet HTML 49Page - Microsemi Corporation A2F200 Datasheet HTML 50Page - Microsemi Corporation A2F200 Datasheet HTML 51Page - Microsemi Corporation A2F200 Datasheet HTML 52Page - Microsemi Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 48 / 192 page
background image
SmartFusion DC and Switching Characteristics
2-36
Revision 10
Table 2-52 • 1.8 V LVCMOS High Slew
Worst Commercial-Case Conditions: TJ = 85°C, Worst-Case VCC = 1.425 V,
Worst-Case VCCxxxxIOBx = 1.7 V
Applicable to MSS I/O Banks
Drive
Strength
Speed
Grade
tDOUT
tDP
tDIN
tPY tPYS tEOUT
tZL
tZH
tLZ
tHZ
Units
4 mA
Std.
0.22
2.77
0.09
1.09 1.64
0.22
2.82
2.72
2.21
2.25
ns
–1
0.18
2.31
0.07
0.91 1.37
0.18
2.35
2.27
1.84
1.87
ns
Notes:
1. Software default selection highlighted in gray.
2. For specific junction temperature and voltage supply levels, refer to Table 2-7 on page 2-9 for derating values.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com