công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TDA9983BHW/8/C1 bảng dữ liệu(PDF) 48 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện TDA9983BHW/8/C1
Giải thích chi tiết về linh kiện  HDMI transmitter up to 150 MHz pixel rate with 3 쨈 8-bit video inputs and 4 쨈 I2S-bus with S/PDIF
PDF  119 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

TDA9983BHW/8/C1 bảng dữ liệu(HTML) 48 Page - NXP Semiconductors

Back Button TDA9983BHW/8/C1 Datasheet HTML 44Page - NXP Semiconductors TDA9983BHW/8/C1 Datasheet HTML 45Page - NXP Semiconductors TDA9983BHW/8/C1 Datasheet HTML 46Page - NXP Semiconductors TDA9983BHW/8/C1 Datasheet HTML 47Page - NXP Semiconductors TDA9983BHW/8/C1 Datasheet HTML 48Page - NXP Semiconductors TDA9983BHW/8/C1 Datasheet HTML 49Page - NXP Semiconductors TDA9983BHW/8/C1 Datasheet HTML 50Page - NXP Semiconductors TDA9983BHW/8/C1 Datasheet HTML 51Page - NXP Semiconductors TDA9983BHW/8/C1 Datasheet HTML 52Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 48 / 119 page
background image
TDA9983B_1
© NXP B.V. 2008. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 01 — 20 May 2008
48 of 119
NXP Semiconductors
TDA9983B
150 MHz pixel rate HDMI transmitter
9.4.1 Scaler control registers
Table 52.
SC_VIDFORMAT register (address 00h) bit description
Legend: * = default value
Bit
Symbol
Access Value
Description
7 and 6 LUT_SEL[1:0]
W
look-up table select
00*
default coefficient set #1 (video)
01
default coefficient set #2 (enhanced sharpness)
1X
coefficient set as programmed via I2C-bus
5 to 3
VID_FORMAT_O[2:0] W
video format output
000*
480p 60 Hz
001
576p 50 Hz
010
720p 50 Hz/60 Hz
011
1080i 50 Hz/60 Hz
1XX
customized format
2 to 0
VID_FORMAT_I[2:0]
W
video format input
000*
480i 60 Hz
001
576i 50 Hz
010
480p 60 Hz
011
576p 50 Hz
1XX
customized format
Table 53.
SC_CNTRL register (address 01h) bit description
Legend: * = default value
Bit
Symbol
Access Value
Description
7 to 4
x
W
0000*
undefined
3
IL_OUT_ON
W
interlaced output on
0*
internal line phase toggle is ignored
1
interlaced output; output lines depend on
internal line phase toggle
2
PHASES_V
W
vertical phases
0*
90 vertical phases
1
54 vertical phases
1
VS_ON
W
vertical scaler on
0*
vertical scaler off
1
vertical scaler on
0
DEIL_ON
W
deinterlacer on
0*
deinterlacer off
1
deinterlacer on



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com