công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TDA9983BHW/8/C1 bảng dữ liệu(PDF) 28 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện TDA9983BHW/8/C1
Giải thích chi tiết về linh kiện  HDMI transmitter up to 150 MHz pixel rate with 3 쨈 8-bit video inputs and 4 쨈 I2S-bus with S/PDIF
PDF  119 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

TDA9983BHW/8/C1 bảng dữ liệu(HTML) 28 Page - NXP Semiconductors

Back Button TDA9983BHW/8/C1 Datasheet HTML 24Page - NXP Semiconductors TDA9983BHW/8/C1 Datasheet HTML 25Page - NXP Semiconductors TDA9983BHW/8/C1 Datasheet HTML 26Page - NXP Semiconductors TDA9983BHW/8/C1 Datasheet HTML 27Page - NXP Semiconductors TDA9983BHW/8/C1 Datasheet HTML 28Page - NXP Semiconductors TDA9983BHW/8/C1 Datasheet HTML 29Page - NXP Semiconductors TDA9983BHW/8/C1 Datasheet HTML 30Page - NXP Semiconductors TDA9983BHW/8/C1 Datasheet HTML 31Page - NXP Semiconductors TDA9983BHW/8/C1 Datasheet HTML 32Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 28 / 119 page
background image
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx
[1]
R: reading register
W: writing register
x: bit must be set to default value for proper operation
-: not used
Not used
FCh
-
-
-
------
0000 0000
AIP_CLKSEL
FDh
W
x
x
x
SEL_AIP[1:0]
SEL_POL_
CLK
SEL_FS[1:0]
0000 0000
GHOST_ADDR
FEh
W
GHOST_ADDR[6:0]
GHOST_
DIS
1010 0001
CURPAGE_ADR
FFh
W
CURPAGE_ADR[7:0]
0000 0000
Table 19.
I2C-bus registers of memory page 00h[1] …continued
Register
Sub
addr
R/W
Bit
Default
value
7 (MSB)
6
5
4
3
2
1
0 (LSB)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com