công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2454 bảng dữ liệu(PDF) 1008 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2454
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2400 Series
PDF  1376 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2454 bảng dữ liệu(HTML) 1008 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2454 Datasheet HTML 1004Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 1005Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 1006Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 1007Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 1008Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 1009Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 1010Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 1011Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 1012Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1008 / 1376 page
background image
Section 16 USB Function Module (USB)
Rev. 1.00 Sep. 19, 2008 Page 978 of 1342
REJ09B0467-0100
Notes:
1.
2.
To protect this LSI from being damaged, use the IC (such as HD74LV-A Series) which can
be applied voltage even when the system power is turned off.
Prevent noise from the VBUS pin while the USB is performing communication.
Vcc
VBUS
(5 V)
Vcc
(3.3 V)
DrVCC
(3.3 V)
USD+
D+
VBUS*2
P20
Vcc
*1
Vcc
*1
USD-
DrVSS
Vss
GND
D-
USB connector
On-chip transceiver
External pull-up
control circuit
supporting full-speed
PULLUP_E
USB
1.5 k
Ω
Figure 16.24 Example of Circuitry in Self Power Mode



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com