công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2454 bảng dữ liệu(PDF) 999 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2454
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2400 Series
PDF  1376 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2454 bảng dữ liệu(HTML) 999 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2454 Datasheet HTML 995Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 996Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 997Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 998Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 999Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 1000Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 1001Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 1002Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 1003Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 999 / 1376 page
background image
Section 16 USB Function Module (USB)
Rev. 1.00 Sep. 19, 2008 Page 969 of 1342
REJ09B0467-0100
16.5.8
EP3 Interrupt-In Transfer
USB function
Application
IN token reception
Data transmission to host
Set EP3 transmission
complete flag.
(IFR2.EP3 TS = 1)
Write data to EP3 data
register (EPDR3).
Write 1 to EP3 packet
enable bit.
(TRG1.EP3 PKTE = 1)
Clear EP3 transmission
complete flag.
(IFR2.EP3 TS = 0)
Write data to EP3 data
register (EPDR3).
Write 1 to EP3 packet
enable bit.
(TRG1.EP3 PKTE = 1)
Valid data
in EP3FIFO?
Is there data
for transmission
to host?
Is there data
for transmission
to host?
No
Yes
No
Yes
No
Yes
NAK
ACK
Note: This flowchart shows just one example of interrupt transfer processing. Other possibilities include an
operation flow in which, if there is data to be transferred, the EP3 DE bit in the data status register is
referenced to confirm that the FIFO is empty, and then data is written to the FIFO.
Interrupt request
Figure 16.18 Operation of EP3 Interrupt-In Transfer



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com