công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2454 bảng dữ liệu(PDF) 946 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2454
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2400 Series
PDF  1376 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2454 bảng dữ liệu(HTML) 946 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2454 Datasheet HTML 942Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 943Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 944Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 945Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 946Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 947Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 948Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 949Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 950Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 946 / 1376 page
background image
Section 16 USB Function Module (USB)
Rev. 1.00 Sep. 19, 2008 Page 916 of 1342
REJ09B0467-0100
Bit
Bit Name
Initial
Value
R/W
Description
2
SETI
0
R/W
Set_Interface Command Detection
When the Set_Interface command is detected, this bit is
set to 1.
1
VBUSMN
0
R
VBUS Pin State Monitor
This is a status bit that monitors the state of the VBUS
pin.
0: VBUS pin = 0
1: VUBS pin = 1
This is a status bit and cannot be cleared. It generates
no interrupt request.
This bit is always 0 when the PULLUPE bit in CTLR is 0.
0
VBUSF
0
R/W
USB BUS Connection/Disconnection Detection
When the function is connected to the USB bus or
disconnected from it, this bit is set to 1. The VBUS pin of
this module is used for detecting connection or
disconnection.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com