công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2454 bảng dữ liệu(PDF) 341 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2454
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2400 Series
PDF  1376 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2454 bảng dữ liệu(HTML) 341 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2454 Datasheet HTML 337Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 338Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 339Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 340Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 341Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 342Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 343Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 344Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 345Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 341 / 1376 page
background image
Section 7 DMA Controller (DMAC)
Rev. 1.00 Sep. 19, 2008 Page 311 of 1342
REJ09B0467-0100
7.2
Input/Output Pins
Table 7.1 shows the pin configuration of the interrupt controller.
Table 7.1
Pin Configuration
Channel
Pin Name
Symbol
I/O
Function
0
DMA request 0
DREQ0
Input
Channel 0 external request
DMA transfer acknowledge 0
DACK0
Output
Channel 0 single address
transfer acknowledge
DMA transfer end 0
TEND0
Output
Channel 0 transfer end
1
DMA request 1
DREQ1
Input
Channel 1 external request
DMA transfer acknowledge 1
DACK1
Output
Channel 1 single address
transfer acknowledge
DMA transfer end 1
TEND1
Output
Channel 1 transfer end
7.3
Register Descriptions
•
Memory address register_0AH (MAR_0AH)
•
Memory address register_0AL (MAR_0AL)
•
I/O address register_0A (IOAR_0A)
•
Transfer count register_0A (ECTR_0A)
•
Memory address register_0BH (MAR_0BH)
•
Memory address register_0BL (MAR_0BL)
•
I/O address register_0B (IOAR_0B)
•
Transfer count register_0B (ECTR_0B)
•
Memory address register_1AH (MAR_1AH)
•
Memory address register_1AL (MAR_1AL)
•
I/O address register_1A (IOAR_1A)
•
Transfer count register_1A (ETCR_1A)
•
Memory address register_1BH (MAR_1BH)
•
Memory address register_1BL (MAR_1BL)
•
I/O address register_1B (IOAR_1B)
•
Transfer count register_1B (ETCR_1B)
•
DMA control register_0A (DMACR_0A)
•
DMA control register_0B (DMACR_0B)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com