công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MPD78CP14KB bảng dữ liệu(PDF) 341 Page - NEC

tên linh kiện MPD78CP14KB
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-BIT SINGLE-CHIP MICROCONTROLLER
PDF  373 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEC [NEC]
Trang chủ  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

MPD78CP14KB bảng dữ liệu(HTML) 341 Page - NEC

Back Button MPD78CP14KB Datasheet HTML 337Page - NEC MPD78CP14KB Datasheet HTML 338Page - NEC MPD78CP14KB Datasheet HTML 339Page - NEC MPD78CP14KB Datasheet HTML 340Page - NEC MPD78CP14KB Datasheet HTML 341Page - NEC MPD78CP14KB Datasheet HTML 342Page - NEC MPD78CP14KB Datasheet HTML 343Page - NEC MPD78CP14KB Datasheet HTML 344Page - NEC MPD78CP14KB Datasheet HTML 345Page - NEC Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 341 / 373 page
background image
CHAPTER 14
INSTRUCTION SET
323
14.6.16 CPU control instructions
NOP
(No Operation)
<1> Operation code
:
00000000
<2> Number of bytes :
1
<3> Number of states :
4 (4)
<4> Function
:
Expends 4 states without performing any operation.
<5> Flags affected
:
SK
← 0, L1 ← 0, L0 ← 0
EI
(Enable Interrupt)
<1> Operation code
:
10101010
<2> Number of bytes :
1
<3> Number of states :
4 (4)
<4> Function
:
Sets the interrupt enabled state. Interrupts are actually enabled after execution of the instruction (return
instruction, etc.) located after the EI instruction, and excess stack space is not used for subsequently
occurring interrupts. Non-maskable interrupts and the SOFTI instruction can be executed at all times without
regard to the EI instruction.
<5> Flags affected
:
SK
← 0, L1 ← 0, L0 ← 0
<6> Example
:
Interrupt generation
PUSH B
PUSH D
·
·
·
·
·
·
·
·
·
POP D
POP B
EI
RETI
Next interrupt enabled
Interrupts disabled



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com