công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MPD78CP14KB bảng dữ liệu(PDF) 339 Page - NEC

tên linh kiện MPD78CP14KB
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-BIT SINGLE-CHIP MICROCONTROLLER
PDF  373 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEC [NEC]
Trang chủ  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

MPD78CP14KB bảng dữ liệu(HTML) 339 Page - NEC

Back Button MPD78CP14KB Datasheet HTML 335Page - NEC MPD78CP14KB Datasheet HTML 336Page - NEC MPD78CP14KB Datasheet HTML 337Page - NEC MPD78CP14KB Datasheet HTML 338Page - NEC MPD78CP14KB Datasheet HTML 339Page - NEC MPD78CP14KB Datasheet HTML 340Page - NEC MPD78CP14KB Datasheet HTML 341Page - NEC MPD78CP14KB Datasheet HTML 342Page - NEC MPD78CP14KB Datasheet HTML 343Page - NEC Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 339 / 373 page
background image
CHAPTER 14
INSTRUCTION SET
321
14.6.15 Skip instructions
BIT bit, wa
(Bit Test Working Register)
<1> Operation code
:
01011B2
B1
B0
Offset
<2> Number of bytes :
2
<3> Number of states :
10 (7)
<4> Function
:
Skip if bit on.
Skips if the bit specified by B2B1B0 (0 to 7) of the working register addressed by the V register (high-order
8 bits) and the immediate data in the 2nd byte (low-order 8 bits) is 1.
<5> Flags affected
:
SK, L1
← 0, L0 ← 0
<6> Example
:
When the contents of address 10F0H are 5AH
MVI
V, 40H
BIT
3, 0F0H
JR
$+2
RET
40F0H
01011010
76543210
Working register
In this example, since the specified bit of the specified address is 1, the JR instruction
is skipped and the RET instruction is performed.
SK f
(Skip if Flag)
<1> Operation code
:
01001000
00001F2
F1
F0
<2> Number of bytes :
2
<3> Number of states :
8 (8)
<4> Function
:
Skip if f=1.
Skips if flag f (CY, HC, Z) specified by F2F1F0 (2 to 4) is set to 1.
<5> Flags affected
:
SK, L1
← 0, L0 ← 0



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com