công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MPD78CP14KB bảng dữ liệu(PDF) 340 Page - NEC

tên linh kiện MPD78CP14KB
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-BIT SINGLE-CHIP MICROCONTROLLER
PDF  373 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEC [NEC]
Trang chủ  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

MPD78CP14KB bảng dữ liệu(HTML) 340 Page - NEC

Back Button MPD78CP14KB Datasheet HTML 336Page - NEC MPD78CP14KB Datasheet HTML 337Page - NEC MPD78CP14KB Datasheet HTML 338Page - NEC MPD78CP14KB Datasheet HTML 339Page - NEC MPD78CP14KB Datasheet HTML 340Page - NEC MPD78CP14KB Datasheet HTML 341Page - NEC MPD78CP14KB Datasheet HTML 342Page - NEC MPD78CP14KB Datasheet HTML 343Page - NEC MPD78CP14KB Datasheet HTML 344Page - NEC Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 340 / 373 page
background image
CHAPTER 14
INSTRUCTION SET
322
SKN f
(Skip if No Flag)
<1> Operation code
:
01001000
00011F2
F1
F0
<2> Number of bytes :
2
<3> Number of states :
8 (8)
<4> Function
:
Skip if f=0.
Skips if flag f (CY, HC, Z) specified by F2F1F0 (2 to 4) is set to 0.
<5> Flags affected
:
SK, L1
← 0, L0 ← 0
SKIT irf
(Skip if Interrupt)
<1> Operation code
:
01001000
010I4
I3
I2
I1
I0
<2> Number of bytes :
2
<3> Number of states :
8 (8)
<4> Function
:
Skip if irf=1, then reset irf.
Skips if the interrupt request flag or test flag (NMI, FT0, FT1, F1, F2, FE0, FE1, FEIN, FAD, FSR, FST, ER,
OV, AN4, AN5, AN6, AN7, SB) specified by I4I3I2I1I0 (0 to C, 10 to 14) is set to 1, then resets the checked
interrupt request flag. The NMI flag is not affected.
<5> Flags affected
:
SK, L1
← 0, L0 ← 0
SKNIT irf
(Skip if No Interrupt)
<1> Operation code
:
01001000
011I4
I3
I2
I1
I0
<2> Number of bytes :
2
<3> Number of states :
8 (8)
<4> Function
:
Skip if irf=0.
Skips if the interrupt request flag or test flag (NMI, FT0, FT1, F1, F2, FE0, FE1, FEIN, FAD, FSR, FST, ER,
OV, AN4, AN5, AN6, AN7, SB) specified by I4I3I2I1I0 (0 to C, 10 to 14) is set to 0.
If the checked interrupt request flag is 1, that interrupt request flag is reset. The NMI flag is not affected.
<5> Flags affected
:
SK, L1
← 0, L0 ← 0



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com