công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MPD78CP14KB bảng dữ liệu(PDF) 277 Page - NEC

tên linh kiện MPD78CP14KB
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-BIT SINGLE-CHIP MICROCONTROLLER
PDF  373 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEC [NEC]
Trang chủ  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

MPD78CP14KB bảng dữ liệu(HTML) 277 Page - NEC

Back Button MPD78CP14KB Datasheet HTML 273Page - NEC MPD78CP14KB Datasheet HTML 274Page - NEC MPD78CP14KB Datasheet HTML 275Page - NEC MPD78CP14KB Datasheet HTML 276Page - NEC MPD78CP14KB Datasheet HTML 277Page - NEC MPD78CP14KB Datasheet HTML 278Page - NEC MPD78CP14KB Datasheet HTML 279Page - NEC MPD78CP14KB Datasheet HTML 280Page - NEC MPD78CP14KB Datasheet HTML 281Page - NEC Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 277 / 373 page
background image
CHAPTER 14
INSTRUCTION SET
259
GTA A, r
(Greater Than Register)
<1> Operation code
:
01100000
10101R2
R1
R0
<2> Number of bytes :
2
<3> Number of states :
8 (8)
<4> Function
:
A–r–1
← Skip if no borrow.
Subtracts the contents of the register r (V, A, B, C, D, E, H, L) specified by R2R1R0 (0 to 7) and 1 from the
contents of the accumulator. Skips if no borrow is generated as a result of the subtraction (A > r).
<5> Flags affected
:
Z, SK, HC, L1
← 0, L0 ← 0, CY
<6> Example
:
GTA A, B; A–B–1
A skip is performed if A is greater than B.
GTA r, A
(Greater Than A)
<1> Operation code
:
01100000
00101R2
R1
R0
<2> Number of bytes :
2
<3> Number of states :
8 (8)
<4> Function
:
r–A–1
← Skip if no borrow.
Subtracts the contents of the accumulator and 1 from the contents of the register r (V, A, B, C, D, E, H, L)
specified by R2R1R0 (0 to 7). Skips if no borrow is generated as a result of the subtraction (r > A).
<5> Flags affected
:
Z, SK, HC, L1
← 0, L0 ← 0, CY
<6> Example
:
GTA B, A; B–A–1
A skip is performed if B is greater than A.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com